| データシートサーチシステム |
|
HT82M9BA データシート(PDF) 39 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT82M9BA データシート(HTML) 39 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
39 / 44 page ![]() 28-pin SSOP (150mil) Outline Dimensions Symbol Dimensions in mil Min. Nom. Max. A 228 ¾ 244 B 150 ¾ 157 C8 ¾ 12 C ¢ 386 ¾ 394 D54 ¾ 60 E ¾ 25 ¾ F4 ¾ 10 G22 ¾ 28 H7 ¾ 10 a 0 °¾ 8 ° HT82M9BE/HT82M9BA Rev. 1.80 39 December 22, 2008 2 8 1 1 5 1 4 A B C D F C ' G H a E |