| データシートサーチシステム |
|
VN750PT13TR データシート(PDF) 21 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VN750PT13TR データシート(HTML) 21 Page - STMicroelectronics |
|
21 / 29 page ![]() 21/29 VN750 / VN750S / VN750PT / VN750-B5 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 1.75 0.068 a1 0.1 0.25 0.003 0.009 a2 1.65 0.064 a3 0.65 0.85 0.025 0.033 b 0.35 0.48 0.013 0.018 b1 0.19 0.25 0.007 0.010 C 0.25 0.5 0.010 0.019 c1 45 (typ.) D 4.8 5 0.188 0.196 E 5.8 6.2 0.228 0.244 e 1.27 0.050 e3 3.81 0.150 F 3.8 4 0.14 0.157 L 0.4 1.27 0.015 0.050 M 0.6 0.023 S 8 (max.) L1 0.8 1.2 0.031 0.047 SO-8 MECHANICAL DATA |