| データシートサーチシステム |
|
VN750PT13TR データシート(PDF) 23 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VN750PT13TR データシート(HTML) 23 Page - STMicroelectronics |
|
23 / 29 page ![]() 23/29 VN750 / VN750S / VN750PT / VN750-B5 DIM. mm. MIN. TYP MAX. A4.30 4.80 A2 0.03 0.23 C1.17 1.37 D2.40 2.80 D1 8.95 9.35 E0.45 0.60 F0.80 1.05 G3.20 3.60 G1 6.60 7.00 H1 8.5 H2 10.00 10.40 L 15 15.85 L1 8 L2 1.27 1.40 L3 1.30 1.70 M2.40 3.20 R 0.40 V2 0º 8º Package Weight 1.43 Gr (typ) P010R P2PAK MECHANICAL DATA |