データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FCL33X データシート(PDF) 2 Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd

部品番号 FCL33X
部品情報  Single Line TVS for ESD Protection Device in Portable Electronics
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FUTUREWAFER [FutureWafer Tech Co.,Ltd]
ホームページ  http://futurewafer.com.tw/
Logo FUTUREWAFER - FutureWafer Tech Co.,Ltd

FCL33X データシート(HTML) 2 Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd

  FCL33X Datasheet HTML 1Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd FCL33X Datasheet HTML 2Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd FCL33X Datasheet HTML 3Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd FCL33X Datasheet HTML 4Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd FCL33X Datasheet HTML 5Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
Electrical Characteristics
Rating and characteristic curve
Futurewafer Technlogy co., Ltd.,
Parameter
Symbol
Condition
min
max
Units
Reverse Stand-off Voltage
VRWM
3.3
V
Punch-Through Voltage
VPT
IPT=2uA
3.5
V
Snap-Back Voltage
VSB
ISB=50mA
2.8
Reverse Leakage Current
IR(max)
@VRWM=3.3V
0.5
uA
Clamping Voltage
VC
IPP=1A tp=8/20us
IPP=5A tp=8/20us
IPP=24A tp=8/20us
4.5
5.5
9.0
V
Peak Pulse Current
IPP
tp=8/20us
24
A
Junction Capacitance
C I/O
Pin capacitance Pin to Pin.
Vdc=0V,f=1MHZ
50
pf
FCL33X
Single Line TVS for ESD Protection Device in Portable Electronics
E1601E3D-STD-001



Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com