データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LPT67F データシート(PDF) 9 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LPT67F
部品情報  Information Disyplays
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LPT67F データシート(HTML) 9 Page - OSRAM GmbH

Back Button LPT67F Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LPT67F Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LPT67F Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LPT67F Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LPT67F Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LPT67F Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LPT67F Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LPT67F Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LPT67F Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 20 page
background image
Version 1.0
LP T67F
2012-03-12
9
Relative Forward Voltage 7) page 19
Relative Vorwärtsspannung 7) Seite 19
ΔV
F = VF - VF(25°C) = f(Tj); IF = 20 mA
Relative Luminous Intensity 7) page 19
Relative Lichtstärke 7) Seite 19
I
V/IV(25)°C = f(Tj); IF = 20mA
OHL02667
T
F
V
j
-40
-0.2
-20
0
20 40
0.25
˚C
60
100
-60
V
-0.15
-0.1
-0.05
0
0.05
0.1
0.15
Δ
-40 -20
0
20
40
60
80
Tj [°C]
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
IV
IV (25°C)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20