| データシートサーチシステム |
|
LPT67F データシート(PDF) 11 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LPT67F データシート(HTML) 11 Page - OSRAM GmbH |
|
11 / 20 page ![]() Version 1.0 LP T67F 2012-03-12 11 Package Outline 9) page 19 Maßzeichnung 9) Seite 19 Approximate Weight: 35 mg Gewicht: 35 mg Mark: bevelled edge (Cathode) Markierung: abgeschrägte Ecke (Kathode) Corrosion robustness: Test conditions: 40°C / 90 % rh / 15 ppm H 2S / 336 h = Stricter than IEC 60068-2-43 (H 2S) [25°C / 75 % rh / 10 ppm H 2S / 21 days] = Regarding relevant gas (H 2S) stricter than EN 60068-2-60 (method 4) [25°C / 75 % rh / 200ppb SO 2, 200ppb NO2,10ppb Cl2 / 21 days] Korrosionsfestigkeit: Test Kondition: 40°C / 90 % rh / 15 ppm H 2S / 336 h = Besser als IEC 60068-2-43 (H 2S) [25°C / 75 % rh / 10 ppm H 2S / 21 Tage] = Bezogen auf das Gas (H 2S) besser als EN 60068-2-60 (method 4) [25°C / 75 % rh / 200ppb SO 2, 200ppb NO2,10ppb Cl2 / 21 Tage] GPLY6724 0.7 (0.028) 0.9 (0.035) 1.7 (0.067) 2.1 (0.083) 0.12 (0.005) 0.18 (0.007) 0.4 (0.016) 0.6 (0.024) 2.6 (0.102) 3.0 (0.118) 2.1 (0.083) 2.3 (0.091) Cathode marking 0.1 (0.004) (typ.) A C |