データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LYT676-R1T1-26 データシート(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LYT676-R1T1-26
部品情報  Optical Indicator
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LYT676-R1T1-26 データシート(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LYT676-R1T1-26 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LYT676-R1T1-26 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LYT676-R1T1-26 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LYT676-R1T1-26 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LYT676-R1T1-26 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LYT676-R1T1-26 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LYT676-R1T1-26 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LYT676-R1T1-26 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LYT676-R1T1-26 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 21 page
background image
2016-10-27
2
Version 1.2
LY T676
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Intensity 1) page 20
Ordering Code
Typ:
Lichtstärke 1) Seite 20
Bestellnummer
I
F = 20 mA
IV [mcd]
LY T676-R1T1-26
112 ... 355
Q65112A2199
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LY T676-R1T1-26 means that only
one group R1, R2, S1, S2, T1 will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any
one packing unit. E. g. LY T676-R1T1-26 means that only one wavelength group 2,3,4,5,6 will be shippable. LY T676-R1T1-26
means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 5.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LY T676-R1T1-26 bedeutet, dass
in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen R1, R2, S1, S2, T1 enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe
geliefert. Z. B. LY
T676-R1T1-26 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Wellenlängengruppen 2,3,4,5,6 enthalten ist (siehe Seite 5). LY T676-R1T1-26 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der
spezifizierten Grenzen geliefert wird.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21