データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LYT676-R1T1-26 データシート(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LYT676-R1T1-26
部品情報  Optical Indicator
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LYT676-R1T1-26 データシート(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LYT676-R1T1-26 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LYT676-R1T1-26 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LYT676-R1T1-26 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LYT676-R1T1-26 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LYT676-R1T1-26 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LYT676-R1T1-26 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LYT676-R1T1-26 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LYT676-R1T1-26 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LYT676-R1T1-26 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 21 page
background image
Version 1.2
LY T676
2016-10-27
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Dominant Wavelength Groups
3) page 20
Dominant Wellenlängengruppen 3) Seite 20
Group
Luminous Intensity 1) page 20
Luminous Intensity 1) page 20
Luminous Flux 7) page 20
Gruppe
Lichtstärke 1) Seite 20
Lichtstärke 1) Seite 20
Lichtstrom 7) Seite 20
(min.) I
v [mcd]
(max.) I
v [mcd]
(typ.) Φ
V [mlm]
R1
112
140
380
R2
140
180
480
S1
180
224
610
S2
224
280
760
T1
280
355
950
Group
yellow
Gruppe
(min.) λ
dom
[nm]
(max.) λ
dom
[nm]
2
580
583
3
583
586
4
586
589
5
589
592
6
592
595
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21