データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CUN66B1B データシート(PDF) 10 Page - Roithner LaserTechnik GmbH

部品番号 CUN66B1B
部品情報  Low thermal resistance
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROITHNER [Roithner LaserTechnik GmbH]
ホームページ  http://www.roithner-laser.com
Logo ROITHNER - Roithner LaserTechnik GmbH

CUN66B1B データシート(HTML) 10 Page - Roithner LaserTechnik GmbH

Back Button CUN66B1B Datasheet HTML 6Page - Roithner LaserTechnik GmbH CUN66B1B Datasheet HTML 7Page - Roithner LaserTechnik GmbH CUN66B1B Datasheet HTML 8Page - Roithner LaserTechnik GmbH CUN66B1B Datasheet HTML 9Page - Roithner LaserTechnik GmbH CUN66B1B Datasheet HTML 10Page - Roithner LaserTechnik GmbH CUN66B1B Datasheet HTML 11Page - Roithner LaserTechnik GmbH CUN66B1B Datasheet HTML 12Page - Roithner LaserTechnik GmbH CUN66B1B Datasheet HTML 13Page - Roithner LaserTechnik GmbH CUN66B1B Datasheet HTML 14Page - Roithner LaserTechnik GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 19 page
background image
서식 Rev : 00
문서명 : 제품개발(UV PKG) 절차서
www.seoulviosys.com
0
100
200
300
400
500
600
700
0
10
20
30
40
50
Ambient Temperature [℃]
9. Allowable Forward Current VS Ambient Temperature
(Tjmax = 50℃ IF=500mA)
Rja = 10℃/W
Rja = 13℃/W
Rja = 16℃/W



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com