| データシートサーチシステム |
|
HT86384 データシート(PDF) 34 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT86384 データシート(HTML) 34 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
34 / 39 page ![]() 32-pin SOP (450mil) Outline Dimensions Symbol Dimensions in mil Min. Nom. Max. A 543 ¾ 557 B 440 ¾ 450 C14 ¾ 20 C ¢¾ ¾ 817 D 100 ¾ 112 E ¾ 50 ¾ F4 ¾¾ G32 ¾ 38 H4 ¾ 12 a 0 °¾ 10 ° HT86XXX Rev. 1.70 34 May 6, 2004 3 2 1 1 7 1 6 A B C D F C ' G H a E |