データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TCD2919BFG データシート (PDF) - Toshiba Semiconductor

TCD2919BFG Datasheet PDF - Toshiba Semiconductor
部品番号 TCD2919BFG
ダウンロード  TCD2919BFG ダウンロード
ファイルサイズ   907.38 Kbytes
ページ   35 Pages
メーカー  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
ホームページ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor
部品情報 TOSHIBA CCD Linear Image Sensor CCD

TCD2919BFG Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
TCD2919BFG Datasheet PDF - Toshiba Semiconductor

部品番号 TCD2919BFG
ダウンロード  TCD2919BFG Click to download

ファイルサイズ   907.38 Kbytes
ページ   35 Pages
メーカー  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
ホームページ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor
部品情報 TOSHIBA CCD Linear Image Sensor CCD

TCD2919BFG データシート (HTML) - Toshiba Semiconductor


TCD2919BFG 製品詳細

The TCD2919BFG is a high sensitive and low dark current 10680
elements  3 lines output CCD color linear image sensor with 10680
elements  1 line output CCD B/W linear image sensor.
The device contains a row of 10680 elements × 4 lines
photodiodes which provide 48 lines/mm across a A4 size paper. The
device is operated by 3.3 V pulse and 10 V power supply.

Features
Number of Image Sensing Elements: 10680 elements  3 lines
for Color
10680 elements  1 line for B/W
Image Sensing Element Size: 2.625 m by 8.4 m on 2.625 m center for Color
2.625 m by 8.4 m on 2.625 m center for B/W
Photo Sensing Region: High sensitive PN photodiode
Clock: 2-phase (3.3 V)
Power Supply Voltage: 10 V (typ.)
Distanced between Photodiode Array: 31.5 m (12 lines) R array – G array, G array – B array
63 m (24 lines) B array – B/W array
Internal Circuit: Clamp circuit
Package: 22 pin CLCC
Color Filter: Red, Green, Blue




同様の部品番号 - TCD2919BFG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TCD2918BFG TOSHIBA-TCD2918BFG Datasheet
656Kb / 29P
TOSHIBA CCD Linear Image Sensor CCD
Rev.1.2 2019-01-08
More results


同様の説明 - TCD2919BFG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TCD1708D TOSHIBA-TCD1708D Datasheet
398Kb / 11P
TOSHIBA CCD LINEAR IMAGE SENSOR CCD
TCD1711DG TOSHIBA-TCD1711DG Datasheet
363Kb / 13P
TOSHIBA CCD Linear Image Sensor CCD
Rev.1.1 2019-03-27
TCD2566BFG TOSHIBA-TCD2566BFG Datasheet
877Kb / 30P
TOSHIBA CCD Linear Image Sensor CCD
Rev.2.1 2019-01-24
TCD2711DG TOSHIBA-TCD2711DG Datasheet
574Kb / 14P
TOSHIBA CCD Linear Image Sensor CCD
Rev.1.3 2019-01-15
TCD2717BFG TOSHIBA-TCD2717BFG Datasheet
690Kb / 21P
TOSHIBA CCD Linear Image Sensor CCD
Rev.3.0 2019-01-15
TCD2719DG TOSHIBA-TCD2719DG Datasheet
447Kb / 14P
TOSHIBA CCD Linear Image Sensor CCD
Rev.1.1 2019-03-06
TCD2720BFG TOSHIBA-TCD2720BFG Datasheet
745Kb / 22P
TOSHIBA CCD Linear Image Sensor CCD
Rev.2.0 2019-03-27
TCD2723BFG TOSHIBA-TCD2723BFG Datasheet
709Kb / 21P
TOSHIBA CCD Linear Image Sensor CCD
Rev.1.4 2019-01-08
TCD2724DG-1 TOSHIBA-TCD2724DG-1 Datasheet
423Kb / 13P
TOSHIBA CCD Linear Image Sensor CCD
Rev.2.1 2019-01-15
TCD2725BFG TOSHIBA-TCD2725BFG Datasheet
613Kb / 17P
TOSHIBA CCD Linear Image Sensor CCD
Rev.2.3 2019-01-15
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com