データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TCD2919BFG データシート(PDF) 4 Page - Toshiba Semiconductor

部品番号 TCD2919BFG
部品情報  TOSHIBA CCD Linear Image Sensor CCD
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
ホームページ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TCD2919BFG データシート(HTML) 4 Page - Toshiba Semiconductor

  TCD2919BFG Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TCD2919BFG Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TCD2919BFG Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TCD2919BFG Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TCD2919BFG Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TCD2919BFG Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TCD2919BFG Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TCD2919BFG Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TCD2919BFG Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 35 page
background image
TCD2919BFG
Rev.1.5 2019-01-08
3
© 2017
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation
Pin Names
Pin No. Symbol
Name
Pin No. Symbol
Name
1
SS
Ground
22
SW1
Switch gate 1 for color or B/W
2
C
Last stage transfer clock for Color
21
1D*
Last stage transfer clock (phase 1) for B/W
3
1B
Last stage transfer clock (phase 1) for color
20
OD
Power
4
RS
Reset gate
19
OS3
Output signal 3 (Red)
5
CP
Clamp gate
18
OS2
Output signal 2 (Green or B/W)
6
SS
Ground
17
OS1
Output signal 1 (Blue or B/W)
7
NC
Non connection
16
SS
Ground
8
SW2
Switch gate 2 for Hi/Lo amplifier gain
15
2D
Transfer clock (phase 2) for B/W
9
2A
Transfer clock (phase 2) for color
14
1D
Transfer clock (phase 1) for B/W
10
1A
Transfer clock (phase 1) for color
13
SH3
Shift gate 3 for B/W
11
SH1
Shift gate 1 for color
12
SH2
Shift gate 2 for B/W
Arrangement of 1st Effective Pixel (S1)
Blue photo diode array
(10680 pixels
 1 line)
Green photo diode array
(10680 pixels
 1 line)
8.4
m
Red photo diode array
(10680 pixels
 1 line)
8.4
m
S1
S1
S1
3
5
7
2
4
6
8
1
8.4
m
B/W photo diode array
(10680 pixels
 1 line)
S1
63
m ( 2.625 m  24 lines)
3
5
7
2
4
6
8
1
3
5
7
2
4
6
8
1
2.625
m
31.5
m ( 2.625 m  12 lines)
31.5
m ( 2.625 m  12 lines)
3
5
7
2
4
6
8
1
8.4
m



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com