データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CEM9935A データシート (PDF) - CET-MOS Technology Corp.

CEM9935A Datasheet PDF - CET-MOS Technology Corp.
部品番号 CEM9935A
ダウンロード  CEM9935A ダウンロード
ファイルサイズ   889.37 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  CET-MOS [CET-MOS Technology Corp.]
ホームページ  https://www.cet-mos.com/en/index.asp
Logo CET-MOS - CET-MOS Technology Corp.
部品情報 Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor

CEM9935A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
CEM9935A Datasheet PDF - CET-MOS Technology Corp.

部品番号 CEM9935A
ダウンロード  CEM9935A Click to download

ファイルサイズ   889.37 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  CET-MOS [CET-MOS Technology Corp.]
ホームページ  https://www.cet-mos.com/en/index.asp
Logo CET-MOS - CET-MOS Technology Corp.
部品情報 Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor

CEM9935A データシート (HTML) - CET-MOS Technology Corp.


CEM9935A 製品詳細

FEATURES
20V, 6.0A, RDS(ON) = 36mW @VGS = 10V.
RDS(ON) = 42mW @VGS = 4.5V.
Super high dense cell design for extremely low RDS(ON).
High power and current handing capability.
Surface mount Package.
RDS(ON) = 75mW @VGS = 2.5V.
Lead free product is acquired.




同様の部品番号 - CEM9935A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Chino-Excel Technology
CEM9935A CET-CEM9935A Datasheet
108Kb / 4P
Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results


同様の説明 - CEM9935A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FDS8926A FAIRCHILD-FDS8926A Datasheet
201Kb / 8P
Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
FDS8936A FAIRCHILD-FDS8936A Datasheet
229Kb / 4P
Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
FDS9936A FAIRCHILD-FDS9936A Datasheet
416Kb / 8P
Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
logo
Chino-Excel Technology
CEM2108 CET-CEM2108 Datasheet
139Kb / 4P
Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
CEM4228 CET-CEM4228 Datasheet
109Kb / 4P
Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
CEM9926A CET-CEM9926A Datasheet
140Kb / 4P
Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
logo
Diodes Incorporated
DMN2004VK DIODES-DMN2004VK Datasheet
155Kb / 4P
DUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
DS30865 Rev. 2 - 2
DMN5L06DMK DIODES-DMN5L06DMK Datasheet
144Kb / 5P
DUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
DS30927 Rev. 2 - 2
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO4850 AOSMD-AO4850 Datasheet
117Kb / 4P
Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com