データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CEM9935A データシート(PDF) 3 Page - CET-MOS Technology Corp.

部品番号 CEM9935A
部品情報  Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CET-MOS [CET-MOS Technology Corp.]
ホームページ  https://www.cet-mos.com/en/index.asp
Logo CET-MOS - CET-MOS Technology Corp.

CEM9935A データシート(HTML) 3 Page - CET-MOS Technology Corp.

  CEM9935A Datasheet HTML 1Page - CET-MOS Technology Corp. CEM9935A Datasheet HTML 2Page - CET-MOS Technology Corp. CEM9935A Datasheet HTML 3Page - CET-MOS Technology Corp. CEM9935A Datasheet HTML 4Page - CET-MOS Technology Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
CEM9935A
5 - 235
Ciss
Coss
Crss
900
750
600
450
300
150
0
0
5
10
15
20
25
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
Figure 1. Output Characteristics
VGS, Gate-to-Source Voltage (V)
Figure 2. Transfer Characteristics
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
Figure 3. Capacitance
TJ, Junction Temperature( C)
Figure 4. On-Resistance Variation
with Temperature
2.2
1.9
1.6
1.3
1.0
0.7
0.4
VGS=4.5V
ID=4.3A
-100
-50
0
50
100
150
200
TJ, Junction Temperature( C)
Figure 5. Gate Threshold Variation
with Temperature
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
VDS=VGS
ID=250µA
-50 -25 0 25 50 75 100 125 150
VSD, Body Diode Forward Voltage (V)
Figure 6. Body Diode Forward Voltage
Variation with Source Current
0.4
0.6
0.8
1.0
10
0
10
-1
10
1
1.4
1.2
VGS=0V
20
16
12
8
4
0
0.0
0.5
2.0
3.0
1.5
1.0
VGS=1.5V
2.5
VGS=2.0V
15
12
9
6
3
0
0.0
0.5
2.0
3.0
1.5
1.0
2.5
TJ=125 C
-55 C
25 C
VGS=4.5,3.5,2.5V
5



Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com