データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

JCT610 データシート (PDF) - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd

JCT610 Datasheet PDF - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd
部品番号 JCT610
ダウンロード  JCT610 ダウンロード
ファイルサイズ   397.19 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  JIEJIE [JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd]
ホームページ  http://www.jiejie-cn.com
Logo JIEJIE - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd
部品情報 10A SCRs

JCT610 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
JCT610 Datasheet PDF - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd

部品番号 JCT610
ダウンロード  JCT610 Click to download

ファイルサイズ   397.19 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  JIEJIE [JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd]
ホームページ  http://www.jiejie-cn.com
Logo JIEJIE - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd
部品情報 10A SCRs

JCT610 データシート (HTML) - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd


JCT610 製品詳細

DESCRIPTION:
JCT610/810 series of silicon controlled rectifiers, with high ability to withstand the shock loading of large current, provide high dv/dt rate with strong resistance to electromagnetic interference. They are especially recommended for use on solid state relay, motorcycle, power charger, T-tools etc.

JCTx10A provides insulation voltage rated at 2500V RMS and JCTx10F provides insulation voltage rated at 2000V RMS from all three terminals to external heatsink. JCTx10A/JCTx10F series comply with UL standards (File ref: E252906).




同様の部品番号 - JCT610

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
JIEJIE MICROELECTRONICS...
JCT612 JIEJIE-JCT612 Datasheet
225Kb / 1P
Double Mesa
JCT616 JIEJIE-JCT616 Datasheet
239Kb / 1P
SCR Chip
JCT616 JIEJIE-JCT616 Datasheet
381Kb / 6P
16A SCRs
Rev.3.0
JCT616A JIEJIE-JCT616A Datasheet
381Kb / 6P
16A SCRs
Rev.3.0
JCT616B JIEJIE-JCT616B Datasheet
381Kb / 6P
16A SCRs
Rev.3.0
More results


同様の説明 - JCT610

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Central Semiconductor C...
2N660 CENTRAL-2N660 Datasheet
58Kb / 1P
SCRs
logo
Unisonic Technologies
BT151 UTC-BT151_10 Datasheet
211Kb / 5P
SCRS
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
TYN690 TGS-TYN690 Datasheet
338Kb / 1P
10A SCRs
logo
Nell Semiconductor Co.,...
10PT06AI NELLSEMI-10PT06AI Datasheet
146Kb / 5P
Stansard SCRs, 10A
logo
Thinki Semiconductor Co...
MCR310-10G THINKISEMI-MCR310-10G Datasheet
586Kb / 3P
SENSITIVE & STANDARD(10A SCRs)
logo
Nell Semiconductor Co.,...
10PT NELLSEMI-10PT_14 Datasheet
377Kb / 5P
Stansard SCRs, 10A
logo
Unisonic Technologies
BT169B-T92-B UTC-BT169B-T92-B Datasheet
345Kb / 6P
SCRS
logo
Nell Semiconductor Co.,...
10PT NELLSEMI-10PT Datasheet
335Kb / 5P
Stansard SCRs, 10A
logo
HAOPIN MICROELECTRONICS...
C106D HAOPIN-C106D Datasheet
236Kb / 4P
SCRs
HP20C60 HAOPIN-HP20C60 Datasheet
314Kb / 5P
SCRs
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com