データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

JCT610 データシート(PDF) 2 Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd

部品番号 JCT610
部品情報  10A SCRs
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  JIEJIE [JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd]
ホームページ  http://www.jiejie-cn.com
Logo JIEJIE - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd

JCT610 データシート(HTML) 2 Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd

  JCT610 Datasheet HTML 1Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd JCT610 Datasheet HTML 2Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd JCT610 Datasheet HTML 3Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd JCT610 Datasheet HTML 4Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd JCT610 Datasheet HTML 5Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd JCT610 Datasheet HTML 6Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
JCT610/810 Series
JieJie Microelectronics CO. , Ltd
TEL:+86-513-83639777
- 2 / 6-
http://www.jjwdz.com
RMS on-state current
TO-220A(Ins) /
TO-220F(Ins)
(TC=85℃)
IT(RMS)
10
A
Non repetitive surge peak on-state current
(tp=10ms)
ITSM
120
A
I
2t value for fusing (tp=10ms)
I
2t
72
A
2s
Critical rate of rise of on-state current
(IG=2×IGT)
dI/dt
50
A
/μs
Peak gate current
IGM
4
A
Average gate power dissipation
PG(AV)
1
W
Peak gate power
PGM
5
W
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tj=25℃ unless otherwise specified)
Symbol
Test Condition
Value
Unit
MIN.
TYP.
MAX.
IGT
VD=12V RL=33Ω
-
-
10
mA
VGT
-
-
1.5
V
VGD
VD=VDRM Tj=125℃ RL=3.3KΩ
0.2
-
-
V
IL
IG=1.2IGT
-
-
25
mA
IH
IT=500mA
-
-
15
mA
dV/dt
VD=2/3VDRM Gate Open Tj=125℃
50
-
-
V
/μs
STATIC CHARACTERISTICS
Symbol
Parameter
Value(MAX)
Unit
VTM
ITM=20A tp=380μs
Tj=25℃
1.55
V
IDRM
VD=VDRM VR=VRRM
Tj=25℃
5
μA
IRRM
Tj=125℃
1
mA



Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com