データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

JCT610 データシート(PDF) 3 Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd

部品番号 JCT610
部品情報  10A SCRs
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  JIEJIE [JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd]
ホームページ  http://www.jiejie-cn.com
Logo JIEJIE - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd

JCT610 データシート(HTML) 3 Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd

  JCT610 Datasheet HTML 1Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd JCT610 Datasheet HTML 2Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd JCT610 Datasheet HTML 3Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd JCT610 Datasheet HTML 4Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd JCT610 Datasheet HTML 5Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd JCT610 Datasheet HTML 6Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
JCT610/810 Series
JieJie Microelectronics CO. , Ltd
TEL:+86-513-83639777
- 3 / 6-
http://www.jjwdz.com
THERMAL RESISTANCES
Symbol
Parameter
Value
Unit
Rth(j-c)
junction to case(AC)
TO-220A(Ins)/
TO-220F(Ins)
4.8
℃/W
TO-220B(Non-Ins)
1.2
TO-251/ TO-252
2.5
ORDERING INFORMATION
J
CT
6
10
B
JieJie Microelectronics Co.,Ltd
SCRs
6:VDRM /VRRM
≥600V
8:VDRM /VRRM
≥800V
IT(RMS):10A
A:TO-220A(Ins)
F:TO-220F(Ins)
B:TO-220B(Non-Ins)
H:TO-251 K: TO-252
PACKAGE MECHANICAL DATA
A
E
G
B
C
C2
Φ
Max
3
.5mm
C3
L2
Dimensions
Millimeters
Inches
Ref.
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
B
C
C2
C3
D
E
F
G
H
L1
L2
L3
4.40
0.74
0.48
2.40
4.80
0.83
0.75
2.70
0.173
0.029
0.019
0.094
0.189
0.033
0.030
0.106
2.60
3.00
9.70
28.0
29.8
1.102
1.173
1.14
1.70
0.045
0.067
0.102
0.118
8.80
9.30
2.54
0.1
V1
0.346
0.366
10.3
0.382
0.406
6.40
7.00
0.252
0.276
3.30
0.130
45°
3.63
0.143
0.80
0.031
45°
TO-220F Ins



Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com