データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AAT3190 データシート(PDF) 13 Page - Advanced Analogic Technologies

部品番号 AAT3190
部品情報  Positive/Negative Charge Pump for Voltage Bias
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ANALOGICTECH [Advanced Analogic Technologies]
ホームページ  http://www.analogictech.com
Logo ANALOGICTECH - Advanced Analogic Technologies

AAT3190 データシート(HTML) 13 Page - Advanced Analogic Technologies

Back Button AAT3190 Datasheet HTML 8Page - Advanced Analogic Technologies AAT3190 Datasheet HTML 9Page - Advanced Analogic Technologies AAT3190 Datasheet HTML 10Page - Advanced Analogic Technologies AAT3190 Datasheet HTML 11Page - Advanced Analogic Technologies AAT3190 Datasheet HTML 12Page - Advanced Analogic Technologies AAT3190 Datasheet HTML 13Page - Advanced Analogic Technologies AAT3190 Datasheet HTML 14Page - Advanced Analogic Technologies AAT3190 Datasheet HTML 15Page - Advanced Analogic Technologies AAT3190 Datasheet HTML 16Page - Advanced Analogic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 16 page
background image
Figure 3: AAT3190 Evaluation Board Top Side.
Figure 4: AAT3190 Evaluation Board Bottom Side.
Figure 5: AAT3190 Evaluation Board Schematic (shown with two stages)
V
OP = 12V, VON = -7V.
A3
C8
0.1µF
C7
0.1µF
C9
0.1µF
C10
0.1µF
BAT54SDW
A4
BAT54SDW
C22
1µF
C21
1µF
C20
1µF
C19
1µF
R1
139k
R2
24.1k
R4
6.02k
R3
56.2k
R5
205K
C1
4.7µF
C2
0.1µF
VOP
GND
VIN
VON
GND
VIN
1
FBN
2
REF
3
EN
4
9
10
GND
GND
GND
GND
11
DRVP
12
FBP
5
N/C
6
DRVN
7
8
U1
AAT3190ITP
EN
C19, C20, C21, C22 Murata GRM39X5R105K16 1µF 16V X5R 0603
C7, C8, C9, C10 Taiyo Yuden EMK107BJ104MA 0.1µF 16V X7R 0603
C1 Taiyo Yuden JMK212BJ475MG 4.7µF 6.3V X5R 0805
AAT3190
Positive/Negative Charge Pump for Voltage Bias
3190.2005.03.1.0
13



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com