| データシートサーチシステム |
|
RHFL4913 データシート(PDF) 9 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RHFL4913 データシート(HTML) 9 Page - STMicroelectronics |
|
9 / 11 page ![]() RHFL4913 FIXED VERSION 9/11 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 10.54 0.415 B 10.54 0.415 C 16.64 0.655 D 4.7 5.33 0.185 0.210 E 1.02 0.40 F 3.56 3.68 3.81 0.140 0.145 0.150 G 13.51 0.532 H 5.26 0.207 I 0.76 0.030 J 3.05 0.120 K 2.54 0.100 L 15.2 16.5 0.598 0.650 M 2.29 0.090 N 0.71 0.028 R 1.65 0.065 TO-257 MECHANICAL DATA 0117268C |