| データシートサーチシステム |
|
W2RG012RN データシート(PDF) 11 Page - Omron Electronics LLC |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
W2RG012RN データシート(HTML) 11 Page - Omron Electronics LLC |
|
11 / 21 page ![]() LED Control IC W2RG012RN 11 Lighting Gradation vs. Output Duty Ratio (All Gradations) Gradation (8-bit) Gradation (7-bit) Gradation (4-bit) Matrix configuration 24x1 24x2 24x4 16x8 000 (Light-out) (Light-out) (Light-out) (Light-out) 1 - - - - - - 0.02 0.01 0.01 0.00 2 - - - - - - 0.05 0.02 0.01 0.01 3 1 - - - 0.07 0.04 0.02 0.01 4 - - - - - - 0.10 0.05 0.02 0.01 5 2 - - - 0.12 0.06 0.03 0.02 6 - - - - - - 0.15 0.07 0.04 0.02 7 3 - - - 0.17 0.09 0.04 0.02 8 - - - - - - 0.20 0.10 0.05 0.02 9 4 - - - 0.22 0.11 0.05 0.03 10 - - - - - - 0.24 0.12 0.06 0.03 11 5 - - - 0.27 0.13 0.07 0.03 12 - - - - - - 0.29 0.15 0.07 0.04 13 6 - - - 0.32 0.16 0.08 0.04 14 - - - - - - 0.34 0.17 0.09 0.04 15 7 - - - 0.37 0.18 0.09 0.05 16 - - - - - - 0.39 0.20 0.10 0.05 17 8 - - - 0.42 0.21 0.10 0.05 18 - - - - - - 0.44 0.22 0.11 0.05 19 9 - - - 0.46 0.23 0.12 0.06 20 - - - - - - 0.49 0.24 0.12 0.06 21 10 - - - 0.51 0.26 0.13 0.06 22 - - - - - - 0.54 0.27 0.13 0.07 23 11 - - - 0.56 0.28 0.14 0.07 24 - - - - - - 0.59 0.29 0.15 0.07 25 12 - - - 0.61 0.31 0.15 0.08 26 - - - - - - 0.63 0.32 0.16 0.08 27 13 - - - 0.66 0.33 0.16 0.08 28 - - - - - - 0.68 0.34 0.17 0.09 29 14 - - - 0.71 0.35 0.18 0.09 30 - - - - - - 0.73 0.37 0.18 0.09 31 15 1 0.76 0.38 0.19 0.09 32 - - - - - - 0.78 0.39 0.20 0.10 33 16 - - - 0.81 0.40 0.20 0.10 34 - - - - - - 0.83 0.42 0.21 0.10 35 17 - - - 0.85 0.43 0.21 0.11 36 - - - - - - 0.88 0.44 0.22 0.11 37 18 - - - 0.90 0.45 0.23 0.11 38 - - - - - - 0.93 0.46 0.23 0.12 39 19 - - - 0.95 0.48 0.24 0.12 40 - - - - - - 0.98 0.49 0.24 0.12 41 20 - - - 1.00 0.50 0.25 0.13 42 - - - - - - 1.03 0.51 0.26 0.13 43 21 - - - 1.05 0.52 0.26 0.13 44 - - - - - - 1.07 0.54 0.27 0.13 45 22 - - - 1.10 0.55 0.27 0.14 46 - - - - - - 1.12 0.56 0.28 0.14 47 23 2 1.15 0.57 0.29 0.14 48 - - - - - - 1.17 0.59 0.29 0.15 49 24 - - - 1.20 0.60 0.30 0.15 50 - - - - - - 1.22 0.61 0.31 0.15 51 25 - - - 1.25 0.62 0.31 0.16 52 - - - - - - 1.27 0.63 0.32 0.16 53 26 - - - 1.29 0.65 0.32 0.16 54 - - - - - - 1.32 0.66 0.33 0.16 55 27 - - - 1.34 0.67 0.34 0.17 56 - - - - - - 1.37 0.68 0.34 0.17 57 28 - - - 1.39 0.70 0.35 0.17 58 - - - - - - 1.42 0.71 0.35 0.18 59 29 - - - 1.44 0.72 0.36 0.18 60 - - - - - - 1.46 0.73 0.37 0.18 61 30 - - - 1.49 0.74 0.37 0.19 62 - - - - - - 1.51 0.76 0.38 0.19 63 31 3 1.54 0.77 0.38 0.19 Gradation (8-bit) Gradation (7-bit) Gradation (4-bit) Matrix configuration 24x1 24x2 24x4 16x8 64 - - - - - - 1.56 0.78 0.39 0.20 65 32 - - - 1.61 0.81 0.40 0.20 66 - - - - - - 1.66 0.83 0.42 0.21 67 33 - - - 1.71 0.85 0.43 0.21 68 - - - - - - 1.76 0.88 0.44 0.22 69 34 - - - 1.81 0.90 0.45 0.23 70 - - - - - - 1.86 0.93 0.46 0.23 71 35 - - - 1.90 0.95 0.48 0.24 72 - - - - - - 1.95 0.98 0.49 0.24 73 36 - - - 2.00 1.00 0.50 0.25 74 - - - - - - 2.05 1.03 0.51 0.26 75 37 - - - 2.10 1.05 0.52 0.26 76 - - - - - - 2.15 1.07 0.54 0.27 77 38 - - - 2.20 1.10 0.55 0.27 78 - - - - - - 2.25 1.12 0.56 0.28 79 39 4 2.29 1.15 0.57 0.29 80 - - - - - - 2.34 1.17 0.59 0.29 81 40 - - - 2.39 1.20 0.60 0.30 82 - - - - - - 2.44 1.22 0.61 0.31 83 41 - - - 2.49 1.25 0.62 0.31 84 - - - - - - 2.54 1.27 0.63 0.32 85 42 - - - 2.59 1.29 0.65 0.32 86 - - - - - - 2.64 1.32 0.66 0.33 87 43 - - - 2.69 1.34 0.67 0.34 88 - - - - - - 2.73 1.37 0.68 0.34 89 44 - - - 2.78 1.39 0.70 0.35 90 - - - - - - 2.83 1.42 0.71 0.35 91 45 - - - 2.88 1.44 0.72 0.36 92 - - - - - - 2.93 1.46 0.73 0.37 93 46 - - - 2.98 1.49 0.74 0.37 94 - - - - - - 3.03 1.51 0.76 0.38 95 47 5 3.08 1.54 0.77 0.38 96 - - - - - - 3.13 1.56 0.78 0.39 97 48 - - - 3.22 1.61 0.81 0.40 98 - - - - - - 3.32 1.66 0.83 0.42 99 49 - - - 3.42 1.71 0.85 0.43 100 - - - - - - 3.52 1.76 0.88 0.44 101 50 - - - 3.61 1.81 0.90 0.45 102 - - - - - - 3.71 1.86 0.93 0.46 103 51 - - - 3.81 1.90 0.95 0.48 104 - - - - - - 3.91 1.95 0.98 0.49 105 52 - - - 4.00 2.00 1.00 0.50 106 - - - - - - 4.10 2.05 1.03 0.51 107 53 - - - 4.20 2.10 1.05 0.52 108 - - - - - - 4.30 2.15 1.07 0.54 109 54 - - - 4.39 2.20 1.10 0.55 110 - - - - - - 4.49 2.25 1.12 0.56 111 55 6 4.59 2.29 1.15 0.57 112 - - - - - - 4.69 2.34 1.17 0.59 113 56 - - - 4.79 2.39 1.20 0.60 114 - - - - - - 4.88 2.44 1.22 0.61 115 57 - - - 4.98 2.49 1.25 0.62 116 - - - - - - 5.08 2.54 1.27 0.63 117 58 - - - 5.18 2.59 1.29 0.65 118 - - - - - - 5.27 2.64 1.32 0.66 119 59 - - - 5.37 2.69 1.34 0.67 120 - - - - - - 5.47 2.73 1.37 0.68 121 60 - - - 5.57 2.78 1.39 0.70 122 - - - - - - 5.66 2.83 1.42 0.71 123 61 - - - 5.76 2.88 1.44 0.72 124 - - - - - - 5.86 2.93 1.46 0.73 125 62 - - - 5.96 2.98 1.49 0.74 126 - - - - - - 6.05 3.03 1.51 0.76 127 63 7 6.15 3.08 1.54 0.77 |