| データシートサーチシステム |
|
W2RG012RN データシート(PDF) 12 Page - Omron Electronics LLC |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
W2RG012RN データシート(HTML) 12 Page - Omron Electronics LLC |
|
12 / 21 page ![]() 12 LED Control IC W2RG012RN Lighting Gradation vs. Output Duty Ratio (All Gradations - continued) Gradation (8-bit) Gradation (7-bit) Gradation (4-bit) Matrix configuration 24x1 24x2 24x4 16x8 128 - - - - - - 6.25 3.13 1.56 0.78 129 64 - - - 6.45 3.22 1.61 0.81 130 - - - - - - 6.64 3.32 1.66 0.83 131 65 - - - 6.84 3.42 1.71 0.85 132 - - - - - - 7.03 3.52 1.76 0.88 133 66 - - - 7.23 3.61 1.81 0.90 134 - - - - - - 7.42 3.71 1.86 0.93 135 67 - - - 7.62 3.81 1.90 0.95 136 - - - - - - 7.81 3.91 1.95 0.98 137 68 - - - 8.01 4.00 2.00 1.00 138 - - - - - - 8.20 4.10 2.05 1.03 139 69 - - - 8.40 4.20 2.10 1.05 140 - - - - - - 8.59 4.30 2.15 1.07 141 70 - - - 8.79 4.39 2.20 1.10 142 - - - - - - 8.98 4.49 2.25 1.12 143 71 8 9.18 4.59 2.29 1.15 144 - - - - - - 9.38 4.69 2.34 1.17 145 72 - - - 9.57 4.79 2.39 1.20 146 - - - - - - 9.77 4.88 2.44 1.22 147 73 - - - 9.96 4.98 2.49 1.25 148 - - - - - - 10.16 5.08 2.54 1.27 149 74 - - - 10.35 5.18 2.59 1.29 150 - - - - - - 10.55 5.27 2.64 1.32 151 75 - - - 10.74 5.37 2.69 1.34 152 - - - - - - 10.94 5.47 2.73 1.37 153 76 - - - 11.13 5.57 2.78 1.39 154 - - - - - - 11.33 5.66 2.83 1.42 155 77 - - - 11.52 5.76 2.88 1.44 156 - - - - - - 11.72 5.86 2.93 1.46 157 78 - - - 11.91 5.96 2.98 1.49 158 - - - - - - 12.11 6.05 3.03 1.51 159 79 9 12.30 6.15 3.08 1.54 160 - - - - - - 12.50 6.25 3.13 1.56 161 80 - - - 12.89 6.45 3.22 1.61 162 - - - - - - 13.28 6.64 3.32 1.66 163 81 - - - 13.67 6.84 3.42 1.71 164 - - - - - - 14.06 7.03 3.52 1.76 165 82 - - - 14.45 7.23 3.61 1.81 166 - - - - - - 14.84 7.42 3.71 1.86 167 83 - - - 15.23 7.62 3.81 1.90 168 - - - - - - 15.63 7.81 3.91 1.95 169 84 - - - 16.02 8.01 4.00 2.00 170 - - - - - - 16.41 8.20 4.10 2.05 171 85 - - - 16.80 8.40 4.20 2.10 172 - - - - - - 17.19 8.59 4.30 2.15 173 86 - - - 17.58 8.79 4.39 2.20 174 - - - - - - 17.97 8.98 4.49 2.25 175 87 10 18.36 9.18 4.59 2.29 176 - - - - - - 18.75 9.38 4.69 2.34 177 88 - - - 19.14 9.57 4.79 2.39 178 - - - - - - 19.53 9.77 4.88 2.44 179 89 - - - 19.92 9.96 4.98 2.49 180 - - - - - - 20.31 10.16 5.08 2.54 181 90 - - - 20.70 10.35 5.18 2.59 182 - - - - - - 21.09 10.55 5.27 2.64 183 91 - - - 21.48 10.74 5.37 2.69 184 - - - - - - 21.88 10.94 5.47 2.73 185 92 - - - 22.27 11.13 5.57 2.78 186 - - - - - - 22.66 11.33 5.66 2.83 187 93 - - - 23.05 11.52 5.76 2.88 188 - - - - - - 23.44 11.72 5.86 2.93 189 94 - - - 23.83 11.91 5.96 2.98 190 - - - - - - 24.22 12.11 6.05 3.03 191 95 11 24.61 12.30 6.15 3.08 Gradation (8-bit) Gradation (7-bit) Gradation (4-bit) Matrix configuration 24x1 24x2 24x4 16x8 192 - - - - - - 25.00 12.50 6.25 3.13 193 96 - - - 25.78 12.89 6.45 3.22 194 - - - - - - 26.56 13.28 6.64 3.32 195 97 - - - 27.34 13.67 6.84 3.42 196 - - - - - - 28.13 14.06 7.03 3.52 197 98 - - - 28.91 14.45 7.23 3.61 198 - - - - - - 29.69 14.84 7.42 3.71 199 99 - - - 30.47 15.23 7.62 3.81 200 - - - - - - 31.25 15.63 7.81 3.91 201 100 - - - 32.03 16.02 8.01 4.00 202 - - - - - - 32.81 16.41 8.20 4.10 203 101 - - - 33.59 16.80 8.40 4.20 204 - - - - - - 34.38 17.19 8.59 4.30 205 102 - - - 35.16 17.58 8.79 4.39 206 - - - - - - 35.94 17.97 8.98 4.49 207 103 12 36.72 18.36 9.18 4.59 208 - - - - - - 37.50 18.75 9.38 4.69 209 104 - - - 38.28 19.14 9.57 4.79 210 - - - - - - 39.06 19.53 9.77 4.88 211 105 - - - 39.84 19.92 9.96 4.98 212 - - - - - - 40.63 20.31 10.16 5.08 213 106 - - - 41.41 20.70 10.35 5.18 214 - - - - - - 42.19 21.09 10.55 5.27 215 107 - - - 42.97 21.48 10.74 5.37 216 - - - - - - 43.75 21.88 10.94 5.47 217 108 - - - 44.53 22.27 11.13 5.57 218 - - - - - - 45.31 22.66 11.33 5.66 219 109 - - - 46.09 23.05 11.52 5.76 220 - - - - - - 46.88 23.44 11.72 5.86 221 110 - - - 47.66 23.83 11.91 5.96 222 - - - - - - 48.44 24.22 12.11 6.05 223 111 13 49.22 24.61 12.30 6.15 224 - - - - - - 50.00 25.00 12.50 6.25 225 112 - - - 51.56 25.78 12.89 6.45 226 - - - - - - 53.13 26.56 13.28 6.64 227 113 - - - 54.69 27.34 13.67 6.84 228 - - - - - - 56.25 28.13 14.06 7.03 229 114 - - - 57.81 28.91 14.45 7.23 230 - - - - - - 59.38 29.69 14.84 7.42 231 115 - - - 60.94 30.47 15.23 7.62 232 - - - - - - 62.50 31.25 15.63 7.81 233 116 - - - 64.06 32.03 16.02 8.01 234 - - - - - - 65.63 32.81 16.41 8.20 235 117 - - - 67.19 33.59 16.80 8.40 236 - - - - - - 68.75 34.38 17.19 8.59 237 118 - - - 70.31 35.16 17.58 8.79 238 - - - - - - 71.88 35.94 17.97 8.98 239 119 14 73.44 36.72 18.36 9.18 240 - - - - - - 75.00 37.50 18.75 9.38 241 120 - - - 76.56 38.28 19.14 9.57 242 - - - - - - 78.13 39.06 19.53 9.77 243 121 - - - 79.69 39.84 19.92 9.96 244 - - - - - - 81.25 40.63 20.31 10.16 245 122 - - - 82.81 41.41 20.70 10.35 246 - - - - - - 84.38 42.19 21.09 10.55 247 123 - - - 85.94 42.97 21.48 10.74 248 - - - - - - 87.50 43.75 21.88 10.94 249 124 - - - 89.06 44.53 22.27 11.13 250 - - - - - - 90.63 45.31 22.66 11.33 251 125 - - - 92.19 46.09 23.05 11.52 252 - - - - - - 93.75 46.88 23.44 11.72 253 126 - - - 95.31 47.66 23.83 11.91 254 - - - - - - 96.88 48.44 24.22 12.11 255 127 15 98.44 49.22 24.61 12.30 |