データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

GPR26L160A データシート(PDF) 4 Page - Generalplus Technology Inc.

部品番号 GPR26L160A
部品情報  16M-BIT Low Voltage, Serial MASK ROM with 50MHz SPI Bus Interface
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  GENERALPLUS [Generalplus Technology Inc.]
ホームページ  http://www.generalplus.com
Logo GENERALPLUS - Generalplus Technology Inc.

GPR26L160A データシート(HTML) 4 Page - Generalplus Technology Inc.

  GPR26L160A Datasheet HTML 1Page - Generalplus Technology Inc. GPR26L160A Datasheet HTML 2Page - Generalplus Technology Inc. GPR26L160A Datasheet HTML 3Page - Generalplus Technology Inc. GPR26L160A Datasheet HTML 4Page - Generalplus Technology Inc. GPR26L160A Datasheet HTML 5Page - Generalplus Technology Inc. GPR26L160A Datasheet HTML 6Page - Generalplus Technology Inc. GPR26L160A Datasheet HTML 7Page - Generalplus Technology Inc. GPR26L160A Datasheet HTML 8Page - Generalplus Technology Inc. GPR26L160A Datasheet HTML 9Page - Generalplus Technology Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 16 page
background image
GPR26L160A
© Generalplus Technology Inc.
Proprietary & Confidential
4
Aug. 13, 2009
Version: 1.4
5. PIN DESCRIPTION
Symbol
Description
C
Serial Clock
D
Serial Data Input
Q
Serial Data Output
SB
Chip Select
HOLDB
Hold
VCC1, VCC2
Supply Voltage
VSS1, VSS2
Ground
5.1. PAD Assignment
This IC substrate should be floating
Note2: To ensure that the IC functions properly, please bond all of VCC and VSS pins.
Note3: The 0.1
μF capacitor between VCC and VSS should be placed to IC as close as possible.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com