データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ACS754XCB-050 データシート(PDF) 8 Page - Allegro MicroSystems

部品番号 ACS754XCB-050
部品情報  Current Sensor
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ALLEGRO [Allegro MicroSystems]
ホームページ  http://www.allegromicro.com
Logo ALLEGRO - Allegro MicroSystems

ACS754XCB-050 データシート(HTML) 8 Page - Allegro MicroSystems

Back Button ACS754XCB-050 Datasheet HTML 3Page - Allegro MicroSystems ACS754XCB-050 Datasheet HTML 4Page - Allegro MicroSystems ACS754XCB-050 Datasheet HTML 5Page - Allegro MicroSystems ACS754XCB-050 Datasheet HTML 6Page - Allegro MicroSystems ACS754XCB-050 Datasheet HTML 7Page - Allegro MicroSystems ACS754XCB-050 Datasheet HTML 8Page - Allegro MicroSystems ACS754XCB-050 Datasheet HTML 9Page - Allegro MicroSystems ACS754XCB-050 Datasheet HTML 10Page - Allegro MicroSystems ACS754XCB-050 Datasheet HTML 11Page - Allegro MicroSystems  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
8
115 Northeast Cutoff, Box 15036
Worcester, Massachusetts 01615-0036 (508) 853-5000
ACS754050-DS, Rev. 3
Current Sensor: ACS754xCB-050
Step Response, IP = 0 to 50 A, no external filter
ACS754 Output (mV)
Applied Step (A)
Standards and Physical Specifications
Parameter
Specification
Flammability (package molding compound)
UL recognized to UL 94V-0
Fire and Electric Shock
UL60950-1:2003
EN60950-1:2001
CAN/CSA C22.2 No. 60950-1:2003
Creepage distance, current terminals to sensor pins
7.25 mm
Clearance distance, current terminals to sensor pins
7.25 mm
Package mass
4.63 g typical



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com