| データシートサーチシステム |
|
STM32WB35CCV6XXX データシート(PDF) 67 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32WB35CCV6XXX データシート(HTML) 67 Page - STMicroelectronics |
|
67 / 193 page ![]() DS11929 Rev 10 67/193 STM32WB55xx STM32WB35xx Pinouts and pin description 80 41 56 A3 C10 PA14 (JTCK_SWCLK) I/O FT_l (9) JTCK-SWCLK, LPTIM1_OUT, I2C1_SMBA, LCD_SEG5, SAI1_FS_B, CM4_EVENTOUT - 42 57 A4 C9 PA15 (JTDI) I/O FT_l (9) JTDI, TIM2_CH1, TIM2_ETR, SPI1_NSS, TSC_G3_IO1, LCD_SEG17, CM4_EVENTOUT, MCO - - - - J11 VSS_DCAP3 S - - - - -58 A6 B9 PC10 I/O FT_l - TRACED1, TSC_G3_IO2, LCD_COM4/LCD_SEG28/ LCD_SEG40, CM4_EVENTOUT - -59 B6 C8 PC11 I/O FT_l - TSC_G3_IO3, LCD_COM5/LCD_SEG29/ LCD_SEG41, CM4_EVENTOUT - - 60 C5 B10 PC12 I/O FT_l - LSCO(3), TRACED3, TSC_G3_IO4, LCD_COM6/LCD_SEG30/ LCD_SEG42, CM4_EVENTOUT RTC_TAMP3/WKUP3 - 61 C4 B11 PD0 I/O FT - SPI2_NSS, CM4_EVENTOUT - - 62 C3 C7 PD1 I/O FT - SPI2_SCK, CM4_EVENTOUT - - - A7 B7 PD2 I/O FT_l - TRACED2, TSC_SYNC, LCD_COM7/LCD_SEG31/LC D_SEG43, CM4_EVENTOUT - - - C2 D8 PD3 I/O FT - SPI2_SCK, SPI2_MISO, QUADSPI_BK1_NCS, CM4_EVENTOUT - - - D3 C6 PD4 I/O FT - SPI2_MOSI, TSC_G5_IO1, QUADSPI_BK1_IO0, CM4_EVENTOUT - - - B7 A6 PD5 I/O FT - TSC_G5_IO2, QUADSPI_BK1_IO1, SAI1_MCLK_B, CM4_EVENTOUT - Table 16. STM32WB55xx pin and ball definitions (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |