データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HMC525ACHIPS データシート(PDF) 14 Page - Analog Devices

部品番号 HMC525ACHIPS
部品情報  4 GHz to 8.5 GHz, Wideband I/Q Mixer
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

HMC525ACHIPS データシート(HTML) 14 Page - Analog Devices

Back Button HMC525ACHIPS Datasheet HTML 10Page - Analog Devices HMC525ACHIPS Datasheet HTML 11Page - Analog Devices HMC525ACHIPS Datasheet HTML 12Page - Analog Devices HMC525ACHIPS Datasheet HTML 13Page - Analog Devices HMC525ACHIPS Datasheet HTML 14Page - Analog Devices HMC525ACHIPS Datasheet HTML 15Page - Analog Devices HMC525ACHIPS Datasheet HTML 16Page - Analog Devices HMC525ACHIPS Datasheet HTML 17Page - Analog Devices HMC525ACHIPS Datasheet HTML 18Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 27 page
background image
HMC525ACHIPS
Data Sheet
Rev. 0 | Page 14 of 27
Phase and Amplitude Balance—Lower Sideband, IF = 100 MHz
5
–5
–4
–3
–2
–1
0
1
2
3
4
3.5
9.0
RF FREQUENCY (GHz)
+85°C
+25°C
–40°C
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
Figure 53. Amplitude Balance vs. RF Frequency at Various Temperatures,
LO = 15 dBm
10
–10
–8
–6
–4
–2
0
2
4
6
8
3.5
9.0
RF FREQUENCY (GHz)
+85°C
+25°C
–40°C
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
Figure 54. Phase Balance vs. RF Frequency at Various Temperatures,
LO = 15 dBm
5
–5
–4
–3
–2
–1
0
1
2
3
4
3.5
9.0
RF FREQUENCY (GHz)
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
LO DRIVE = 19dBm
LO DRIVE = 17dBm
LO DRIVE = 15dBm
LO DRIVE = 13dBm
Figure 55. Amplitude Balance vs. RF Frequency at Various LO Power Levels,
TA = 25°C
10
–10
–8
–6
–4
–2
0
2
4
6
8
3.5
9.0
RF FREQUENCY (GHz)
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
LO DRIVE = 19dBm
LO DRIVE = 17dBm
LO DRIVE = 15dBm
LO DRIVE = 13dBm
Figure 56. Phase Balance vs. RF Frequency at Various LO Power Levels,
TA = 25°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com