データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HMC525A データシート(PDF) 21 Page - Analog Devices

部品番号 HMC525A
部品情報  4 GHz to 8.5 GHz, Wideband I/Q Mixer
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

HMC525A データシート(HTML) 21 Page - Analog Devices

Back Button HMC525A Datasheet HTML 17Page - Analog Devices HMC525A Datasheet HTML 18Page - Analog Devices HMC525A Datasheet HTML 19Page - Analog Devices HMC525A Datasheet HTML 20Page - Analog Devices HMC525A Datasheet HTML 21Page - Analog Devices HMC525A Datasheet HTML 22Page - Analog Devices HMC525A Datasheet HTML 23Page - Analog Devices HMC525A Datasheet HTML 24Page - Analog Devices HMC525A Datasheet HTML 25Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 27 page
background image
Data Sheet
HMC525ACHIPS
Rev. 0 | Page 21 of 27
18
0
3.5
9.0
RF FREQUENCY (GHz)
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
2
4
6
8
10
12
14
16
+85°C
+25°C
–40°C
Figure 86. Input P1dB vs. RF Frequency at Various Temperatures,
LO Drive = 15 dBm
18
0
3.5
9.0
RF FREQUENCY (GHz)
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
2
4
6
8
10
12
14
16
LO DRIVE = 19dBm
LO DRIVE = 17dBm
LO DRIVE = 15dBm
LO DRIVE = 13dBm
Figure 87. Input P1dB vs. RF Frequency at Various LO Drives, TA = 25°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com