| データシートサーチシステム |
|
6500QL データシート(PDF) 17 Page - 3M Electronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
6500QL データシート(HTML) 17 Page - 3M Electronics |
|
17 / 46 page ![]() 5 (Français) FR Fig. 10 Fig. 11 Fig. 12 Fig. 13 Vérification de l’ajustement Toujours vérifier l’étanchéité du respirateur sur le visage avant de pénétrer dans une zone contaminée conformément aux directives fournies pour la configuration de respirateur utilisée. IMPORTANT : Si on ne peut obtenir un ajustement parfaitement étanche, NE PAS pénétrer dans la zone contaminée. Consulter son superviseur. Avant d’utiliser un respirateur dans une zone contaminée, on DOIT procéder à un essai d’ajustement qualitatif ou quantitatif, conformément à la norme 29 CFR 1910.134 de l’OSHA, à la norme Z94.4 de la CSA ou au programme de protection respiratoire du ministère du Travail du Brésil. Vérification de l’ajustement par pression positive 1. Relever légèrement la tête, puis couvrir l’ouverture du couvercle de soupape d’exhalation avec la main et expirer doucement (Fig. 14). Si le masque gonfle légèrement et qu’on ne détecte aucune fuite d’air entre le visage et le masque, l’ajustement est bon. 2. Si on décèle une fuite d’air, replacer le respirateur sur le visage et/ou rajuster la tension des courroies élastiques afin d’éliminer les fuites. Répéter la vérification jusqu’à l’obtention d’un ajustement étanche. Veiller à ne pas expirer trop profondément pendant la vérification de l’ajustement. L’objectif est de vérifier l’ajustement, et non de nuire au joint d’étanchéité entre le masque et le visage. Si on ne peut obtenir un ajustement parfaitement étanche, NE PAS pénétrer dans la zone contaminée. Consulter son superviseur. Vérification de l’ajustement par pression négative avec les cartouches 3MMC de série 6000 1. Placer les paumes des mains sur la face de la cartouche ou sur la zone ouverte du dispositif de retenue de filtre 501 3MMC et inhaler doucement (Fig. 15). Si le masque s’affaisse légèrement, qu’il se resserre sur le visage et qu’on ne détecte aucune fuite d’air entre le visage et celui-ci, l’ajustement est bon. 2. Si on décèle une fuite d’air, replacer le respirateur sur le visage et/ou rajuster la tension des courroies élastiques afin d’éliminer les fuites et reprendre la vérification. Veiller à ne pas nuire à l’étanchéité du respirateur en appuyant trop fort sur celui-ci pendant les vérifications de l’ajustement par pression négative. Fig. 14 Fig. 15 REMARQUE : L’utilisation du dispositif de retenue de filtre 501 3MMC peut faciliter l’exécution de l’essai d’ajustement par pression négative. Vérification de l’ajustement par pression négative avec les filtres 3MMC de série 2000 1. Placer les pouces sur la partie centrale des filtres pour restreindre le débit d’air dans le tuyau de respiration des filtres et inhaler doucement (Fig. 16). Si le masque s’affaisse légèrement, qu’il se resserre sur le visage et que l’on ne détecte aucune fuite d’air entre le visage et le masque, l’ajustement est bon. 2. Si on décèle une fuite d’air, replacer le respirateur sur le visage et/ou rajuster la tension des courroies élastiques afin d’éliminer les fuites. Répéter la vérification jusqu’à l’obtention d’un ajustement étanche. Veiller à ne pas nuire à l’étanchéité du respirateur en appuyant trop fort sur celui-ci pendant les vérifications de l’ajustement par pression négative. Vérification de l’ajustement par pression négative avec les filtres 7093 et 7093C 3MMC 1. Appuyer avec les mains sur les couvercles de filtre en direction du masque et inhaler doucement (Fig. 17). Si le masque s’affaisse légèrement, qu’il se resserre sur le visage et qu’on ne détecte aucune fuite d’air entre le visage et celui-ci, l’ajustement est bon. 2. Si on décèle une fuite d’air, replacer le respirateur sur le visage et/ou rajuster la tension des courroies élastiques afin d’éliminer les fuites et reprendre la vérification. |