データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

6500QL データシート(PDF) 21 Page - 3M Electronics

部品番号 6500QL
部品情報  Rugged Comfort Quick Latch Half Facepiece Reusable Respirator 6500QL Series
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  3M [3M Electronics]
ホームページ  http://www.3m.com
Logo 3M - 3M Electronics

6500QL データシート(HTML) 21 Page - 3M Electronics

Back Button 6500QL Datasheet HTML 17Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 18Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 19Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 20Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 21Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 22Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 23Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 24Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 25Page - 3M Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 46 page
background image
9
(Français)
FR
Durée utile des cartouches contre les produits chimiques et des filtres contre les particules
W
AVERTISSEMENT
Le fait de ne pas mettre convenablement au rebut les cartouches, les filtres et les respirateurs usés et contaminés par des substances dangereuses peut
entraîner une exposition personnelle et des dommages environnementaux. La manipulation, le transport et la mise au rebut des cartouches, filtres et
respirateurs usés doivent être conformes aux lois fédérales, provinciales et municipales applicables.
Durée maximale d’utilisation
1. Les cartouches et les filtres doivent être utilisés avant la date d’expiration indiquée sur l’emballage.
2. Remplacer les filtres contre les particules s’ils sont endommagés, encrassés ou si la respiration devient difficile. Ne pas utiliser les filtres de Série
N en présence d’huile. Utiliser les filtres de Série R en présence d’aérosols à base d’huile pendant un maximum de 8 heures d’utilisation continue
ou intermittente. Si l’on utilise les filtres dans un milieu qui contient uniquement des aérosols à base d’huile, les mettre au rebut après 40 heures
d’utilisation ou après 30 jours, selon la première éventualité.
3. La durée utile des cartouches contre les gaz/vapeurs dépendra du degré d’activité de l’utilisateur (fréquence respiratoire), du contaminant
particulier et de la concentration et des conditions ambiantes comme l’humidité, la pression et la température. Remplacer les cartouches selon un
indicateur de fin de durée utile, un programme de remplacement préétabli ou plus tôt si on décèle un goût ou une odeur de contaminant, ou si une
irritation se manifeste. Veuillez consulter le logiciel de durée utile 3M à l’adresse www.3M.com/sls.
4. Les cartouches contre les vapeurs de mercure 6007 et 60927 doivent être mises au rebut après 50 heures d’utilisation contre les vapeurs de
mercure; selon leur durée utile contre les vapeurs organiques, le chlore, le sulfure d’hydrogène ou le dioxyde de soufre ou lorsque des odeurs de
vapeurs ou de gaz deviennent perceptibles, selon la première éventualité. Les vapeurs de mercure sont inodores.
Directives relatives aux pièces de rechange
Ensemble respirateur à demi-masque réutilisable robuste avec attache rapide 6500QL 3MMC
L’ensemble masque se compose d’un ensemble harnais de tête et couvercle de soupape avec attache rapide, d’une soupape d’exhalation et de
soupapes d’inhalation.
Remplacement de l’ensemble harnais de tête et couvercle de soupape 3MMC
1. Pour retirer l’ensemble harnais de tête et couvercle de soupape, ouvrir l’attache rapide et placer le pouce sous le couvercle de soupape et les
autres doigts sur le dessus. Éloigner la base du couvercle de soupape du masque avec le pouce, puis glisser le couvercle de soupape vers le haut
pour le dégager (Fig. 24).
2. Installer le nouvel ensemble harnais de tête et couvercle de soupape en insérant la cheville du masque dans l’encoche située au haut du couvercle
de soupape. Appuyer la base du couvercle de soupape contre le masque. Si on enclenche l’ensemble correctement, un déclic devrait se faire
entendre.
1
2
Fig. 24
Remplacement de la soupape d’exhalation
1. Retirer l’ensemble harnais de tête et couvercle de soupape 6582 3MMC et les éloigner du masque en tirant (Fig. 24).
2. Enlever la soupape d’exhalation 6583 3MMC existante de son siège en la saisissant et en retirant chaque tige de soupape de celui-ci (Fig. 25).
3. Inspecter le siège de soupape pour s’assurer qu’il est propre et en bon état.
4. Installer la nouvelle soupape d’exhalation 6583 3MMC en insérant les tiges dans les deux trous jusqu’à ce qu’elles soient visibles de l’intérieur du
masque, puis en tirant sur celles-ci jusqu’à ce qu’elles soient bien appuyées et fixées en place (Fig. 26).
5. Installer le nouvel ensemble harnais de tête et couvercle de soupape 6582 3MMC en insérant la cheville du masque dans l’encoche située au haut
du couvercle de soupape. Appuyer la base du couvercle de soupape contre le masque. Si on enclenche l’ensemble correctement, un déclic devrait
se faire entendre.
Fig. 25
Fig. 26



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46