| データシートサーチシステム |
|
6500QL データシート(PDF) 22 Page - 3M Electronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
6500QL データシート(HTML) 22 Page - 3M Electronics |
|
22 / 46 page ![]() 10 (Français) FR REMARQUE : Effectuer une vérification de l’ajustement par pression négative pour s’assurer que la soupape d’exhalation fonctionne adéquatement. Remplacement des soupapes d’inhalation Les soupapes d’inhalation sont situées à l’intérieur des orifices d’inhalation du masque. Ces soupapes doivent être inspectées avant chaque utilisation et au moment du nettoyage et doivent être remplacées lorsqu’elles sont endommagées ou perdues. 1. Retirer la/les soupape(s) existante(s) en la/les saisissant et en la/les retirant du support central. 2. Installer la/les nouvelle(s) soupape(s) en alignant l’orifice avec le support central et en appuyant contre le siège de soupape (Fig. 27). S’assurer que la/les soupape(s) est/sont complètement insérée(s) sur le support et qu’elle(s) repose(nt) à plat. Fig. 27 Pièces de rechange et accessoires pour le respirateur réutilisable à demi-masque confort robuste de série 6500QL - attache rapide Numéro Description 6501QL Petit 6502QL Moyen 6503QL Grand Numéro Description 6583 6582 6893 **** La marque QL sur l'attache signifie qu'il s'agit d'un respirateur de série 6500QL avec attache rapide. Fig. 28 6582 Ensemble harnais de tête avec attache rapide**** 6583 Soupape d’exhalation 6893 Soupapes d’inhalation Numéro Description 504 Chiffons de nettoyage pour respirateurs 601 Adaptateur pour essai d’ajustement quantitatif |