| データシートサーチシステム |
|
MCIMX503CVM8B データシート(PDF) 123 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MCIMX503CVM8B データシート(HTML) 123 Page - NXP Semiconductors |
|
123 / 136 page ![]() Package Information and Contact Assignments i.MX50 Applications Processors for Consumer Products, Rev. 7 Freescale Semiconductor 123 5.3.3 400 MAPBGA 17 x 17 Power Rails Table 84. 400 MAPBGA 17x17 Ground, Power, Sense, and Reference Contact Signals Pin Name Ball Number NC A1 Y1 A20 Y20 NVCC_EIM F6 F7 F8 NVCC_EMI_DRAM K14 N14 J15 K15 L15 N15 P15 H16 J16 K16 L16 M16 N16 P16 R16 NVCC_EPDC F9 F10 F11 F12 NVCC_JTAG P9 NVCC_KEYPAD H5 NVCC_LCD P10 NVCC_MISC J5 NVCC_NANDF P11 P12 NVCC_RESET P6 NVCC_SD1 N5 NVCC_SD2 P5 NVCC_SPI M5 NVCC_SRTC R5 NVCC_SSI K5 NVCC_UART L5 USB_H1_VDDA25 Y9 USB_H1_VDDA33 W11 USB_OTG_VDDA25 W9 USB_OTG_VDDA33 Y11 VCC K10 L10 M10 K11 L11 M11 J12 K12 L12 VDD1P2 U6 VDD1P8 V6 VDD2P5 V5 VDD3P0 U5 VDDA K9 J11 VDDAL1 J9 J10 VDDGP G6 H6 J6 K6 L6 G7 H7 J7 K7 G8 H8 G9 H9 G10 H10 VDDO25 L17 VSS T5 W5 M6 N6 L7 M7 N7 P7 J8 K8 L8 M8 N8 P8 L9 M9 N9 N10 R10 G11 H11 N11 R11 G12 H12 M12 N12 R12 G13 H13 J13 K13 L13 M13 N13 P13 R13 G14 H14 J14 L14 M14 P14 R14 H15 M15 R15 |