| データシートサーチシステム |
|
STM32L031C6 データシート(PDF) 43 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L031C6 データシート(HTML) 43 Page - STMicroelectronics |
|
43 / 126 page ![]() DS10668 Rev 6 43/126 STM32L031x4/6 Pin descriptions 46 - - - - 22 22 33 33 PA12 I/O FT - SPI1_MOSI, EVENTOUT, USART2_RTS/ USART2_DE, COMP2_OUT - 19 A1 21 21 23 23 34 34 PA13 I/O FT - SWDIO, LPTIM1_ETR, LPUART1_RX - - - - - - - 35 35 VSS S - - - - -D1 - - - - 36 36 VDD S - - - - 20 A2 22 22 24 24 37 37 PA14 I/O FT - SWCLK, LPTIM1_OUT, I2C1_SMBA, USART2_TX, LPUART1_TX - - - 23 23 25 25 38 38 PA15 I/O FT - SPI1_NSS, TIM2_ETR, EVENTOUT, USART2_RX, TIM2_CH1 -- - B2 24 24 26 263939 PB3 I/O FT - SPI1_SCK, TIM2_CH2, EVENTOUT COMP2_INN - - - 25 27 274040 PB4 I/O FT - SPI1_MISO, EVENTOUT, TIM22_CH1 COMP2_INP Table 15. Pin definitions (continued) Pin Number Pin name (function after reset) Pin type Alternate functions Additional functions |