データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MBT3906L データシート(PDF) 5 Page - AiT Semiconductor Inc.

部品番号 MBT3906L
部品情報  SWITCHING TRANSISTOR PNP TRANSISTOR
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AITSEMI [AiT Semiconductor Inc.]
ホームページ  https://ait-ic.com/
Logo AITSEMI - AiT Semiconductor Inc.

MBT3906L データシート(HTML) 5 Page - AiT Semiconductor Inc.

  MBT3906L Datasheet HTML 1Page - AiT Semiconductor Inc. MBT3906L Datasheet HTML 2Page - AiT Semiconductor Inc. MBT3906L Datasheet HTML 3Page - AiT Semiconductor Inc. MBT3906L Datasheet HTML 4Page - AiT Semiconductor Inc. MBT3906L Datasheet HTML 5Page - AiT Semiconductor Inc. MBT3906L Datasheet HTML 6Page - AiT Semiconductor Inc. MBT3906L Datasheet HTML 7Page - AiT Semiconductor Inc. MBT3906L Datasheet HTML 8Page - AiT Semiconductor Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
AiT Semiconductor Inc.
www.ait-ic.com
MBT3906L
SWITCHING TRANSISTOR
PNP TRANSISTOR
REV1.2
- MAY 2011 RELEASED, APR 2019 UPDATED -
- 5 -
TYPICAL AUDIO SMALL–SIGNAL CHARACTERISTICS NOISE FIGURE VARIATIONS
(VCE = -5.0Vdc, TA = 25°C, Bandwidth = 1.0 Hz)
Figure 7. Noise Figure
Figure 8. Noise Figure
h PARAMETERS (VCE = 10Vdc, f = 1.0 kHz, TA = 25°C)
Figure 9. Current Gain
Figure 10. Output Admittance
Figure 11. Input Impedance
Figure 12. Voltage Feedback Ratio



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com