データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STGIF5CH60TS-XZ データシート(PDF) 22 Page - STMicroelectronics

部品番号 STGIF5CH60TS-XZ
部品情報  SLLIMM - 2nd series IPM, 3-phase inverter, 8 A, 600 V, short‑circuit rugged IGBT
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGIF5CH60TS-XZ データシート(HTML) 22 Page - STMicroelectronics

Back Button STGIF5CH60TS-XZ Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics STGIF5CH60TS-XZ Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics STGIF5CH60TS-XZ Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics STGIF5CH60TS-XZ Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics STGIF5CH60TS-XZ Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics STGIF5CH60TS-XZ Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics STGIF5CH60TS-XZ Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics STGIF5CH60TS-XZ Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics STGIF5CH60TS-XZ Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 24 page
background image
Revision history
Table 15. Document revision history
Date
Revision
Changes
14-Feb-2022
1
First release.
STGIF5CH60TS-XZ
DS13929 - Rev 1
page 22/24



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com