| データシートサーチシステム |
|
STM32L082CZ データシート(PDF) 47 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L082CZ データシート(HTML) 47 Page - STMicroelectronics |
|
47 / 132 page ![]() Table 18. Alternate functions port C Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 SPI1/SPI2/I2S2/ USART1/2/ LPUART1/USB/ LPTIM1/TSC/ TIM2/21/22/ EVENTOUT/ SYS_AF SPI1/SPI2/I2S2/I2C1/ TIM2/21 SPI1/SPI2/I2S2/ LPUART1/ USART5/USB/ LPTIM1/TIM2/3 /EVENTOUT/SYS_AF I2C1/TSC/ EVENTOUT I2C1/USART1/2/ LPUART1/ TIM3/22/ EVENTOUT SPI2/I2S2 /I2C2/ USART1/ TIM2/21/22 I2C1/2/ LPUART1/ USART4/ UASRT5/TIM21/E VENTOUT I2C3/LPUART1/ COMP1/2/ TIM3 PC0 LPTIM1_IN1 EVENTOUT TSC_G7_IO1 LPUART1_RX I2C3_SCL PC1 LPTIM1_OUT EVENTOUT TSC_G7_IO2 LPUART1_TX I2C3_SDA PC2 LPTIM1_IN2 SPI2_MISO/ I2S2_MCK TSC_G7_IO3 PC13 - - - - - - - - PC14 - - - - - - - - PC15 - - - - - - - - Table 19. Alternate functions port H Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 SPI1/SPI2/ I2S2/USART1/2/ LPUART1/USB/ LPTIM1/TSC/ TIM2/21/22/ EVENTOUT/ SYS_AF SPI1/SPI2/I2S2 /I2C1/TIM2/21 SPI1/SPI2/I2S2/ LPUART1/ USART5/USB/ LPTIM1/TIM2/3/ EVENTOUT/ SYS_AF I2C1/TSC/ EVENTOUT I2C1/USART1/2/ LPUART1/ TIM3/22/ EVENTOUT SPI2/I2S2/I2C2/ USART1/ TIM2/21/22 I2C1/2/ LPUART1/ USART4/ UASRT5/TIM21/ EVENTOUT I2C3/ LPUART1/ COMP1/2/ TIM3 PH0 USB_CRS_SYNC - - - - - - - PH1 - - - - - - - - |