| データシートサーチシステム |
|
STM32L082CZ データシート(PDF) 43 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L082CZ データシート(HTML) 43 Page - STMicroelectronics |
|
43 / 132 page ![]() DS10688 Rev 7 43/132 STM32L082xx Pin descriptions 47 -- 35 - VSS S - - - - - 24 36 A1 VDD_USB S - - - - 24 25 37 B2 PA14 I/O FT - SWCLK, USART2_TX, LPUART1_TX - 25 - 38 A2 PA15 I/O FT - SPI1_NSS, TIM2_ETR, EVENTOUT, USART2_RX, TIM2_CH1, USART4_RTS/ USART4_DE - 26 - 39 A3 PB3 I/O FT - SPI1_SCK, TIM2_CH2, TSC_G5_IO1, EVENTOUT, USART1_RTS/ USART1_DE, USART5_TX COMP2_INM 27 26 40 B3 PB4 I/O FTf - SPI1_MISO, TIM3_CH1, TSC_G5_IO2, TIM22_CH1, USART1_CTS, USART5_RX, I2C3_SDA COMP2_INP 28 27 41 A4 PB5 I/O FT - SPI1_MOSI, LPTIM1_IN1, I2C1_SMBA, TIM3_CH2/TIM22_CH2, USART1_CK, USART5_CK, USART5_RTS/ USART5_DE COMP2_INP 29 28 42 B4 PB6 I/O FTf - USART1_TX, I2C1_SCL, LPTIM1_ETR, TSC_G5_IO3 COMP2_INP 30 29 43 C3 PB7 I/O FTf - USART1_RX, I2C1_SDA, LPTIM1_IN2, TSC_G5_IO4, USART4_CTS COMP2_INP, VREF_PVD_IN 31 30 44 A5 BOOT0 I - - - - - 45 B5 PB8 I/O FTf - TSC_SYNC, I2C1_SCL - Table 15. STM32L082xx pin definition (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |