データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AP7366EA データシート(PDF) 7 Page - Diodes Incorporated

部品番号 AP7366EA
部品情報  600mA, LOW QUIESCENT CURRENT FAST TRANSIENT LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  DIODES [Diodes Incorporated]
ホームページ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

AP7366EA データシート(HTML) 7 Page - Diodes Incorporated

Back Button AP7366EA Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated AP7366EA Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated AP7366EA Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated AP7366EA Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated AP7366EA Datasheet HTML 7Page - Diodes Incorporated AP7366EA Datasheet HTML 8Page - Diodes Incorporated AP7366EA Datasheet HTML 9Page - Diodes Incorporated AP7366EA Datasheet HTML 10Page - Diodes Incorporated AP7366EA Datasheet HTML 11Page - Diodes Incorporated Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 17 page
background image
AP7366EA
Document number: DS43719 Rev. 1 - 2
7 of 17
www.diodes.com
July 2022
© 2022 Copyright Diodes Incorporated. All Rights Reserved.
AP7366EA
Typical Performance Characteristics (continued)
Load Transient Response
Load Transient Response
VOUT=3.3V
VOUT=3.3V
Load Transient Response
Load Transient Response
VOUT=3.9V
VOUT=3.9V
V
OUT(AC)
:(20mV/div)
VIN=VEN=4.3V
CIN=COUT=1μF
I
OUT
=50mA to 100mA(50mA/div)
tR=tF=5μs
Time(200
μs/div)
V
OUT(AC)
:(20mV/div)
VIN=VEN=4.3V
CIN=COUT=1μF
I
OUT
=100mA to 500mA(200mA/div)
tR=tF=5μs
Time(200
μs/div)
V
OUT(AC)
:(20mV/div)
VIN=VEN=4.9V
CIN=COUT=1μF
I
OUT
=50mA to 100mA(50mA/div)
tR=tF=5μs
Time(200
μs/div)
V
OUT(AC)
:(20mV/div)
VIN=VEN=4.9V
CIN=COUT=1μF
I
OUT
=100mA to 500mA(200mA/div)
tR=tF=5μs
Time(200
μs/div)
FB Reference Voltage vs. Temperature



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com