データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TCD1711DG データシート(PDF) 8 Page - Toshiba Semiconductor

部品番号 TCD1711DG
部品情報  TOSHIBA CCD Linear Image Sensor CCD
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
ホームページ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TCD1711DG データシート(HTML) 8 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button TCD1711DG Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TCD1711DG Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TCD1711DG Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TCD1711DG Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TCD1711DG Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TCD1711DG Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor TCD1711DG Datasheet HTML 10Page - Toshiba Semiconductor TCD1711DG Datasheet HTML 11Page - Toshiba Semiconductor TCD1711DG Datasheet HTML 12Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 13 page
background image
TCD1711DG
Rev.1.1 2019-03-27
7
© 2019
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation
Timing Requirements
Note 11: Keep the RS and CP pins
“L” level.
1O
SS
1.5 V (min)
1.5 V (min)
1, 2 cross point
1E
SS
1.5 V (min) 1.5 V (min)
2O
2E
t1
t2
t3
t4
t5
SH
1E, 1O
SH,
1 timing
4.5 V
0.5 V
4.5 V
4.5 V
4.5 V
0.5 V
4.5 V
0.5 V
2, RS, CP, OS timing
t6
t7
t8
t9
t10
t17
t16
t15
t13
t12
t14
2B
RS
CP
t11
OS1
OS2
4.5 V
0.5 V
0.5 V
0.5 V
t19
t17
t18
t16
(Note 11)
SH, RS, CP timing
SH
RS
CP
4.5 V
0.5 V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com