データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TCD2711DG データシート(PDF) 9 Page - Toshiba Semiconductor

部品番号 TCD2711DG
部品情報  TOSHIBA CCD Linear Image Sensor CCD
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
ホームページ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TCD2711DG データシート(HTML) 9 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button TCD2711DG Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TCD2711DG Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TCD2711DG Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TCD2711DG Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TCD2711DG Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor TCD2711DG Datasheet HTML 10Page - Toshiba Semiconductor TCD2711DG Datasheet HTML 11Page - Toshiba Semiconductor TCD2711DG Datasheet HTML 12Page - Toshiba Semiconductor TCD2711DG Datasheet HTML 13Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 14 page
background image
TCD2711DG
Rev.1.3 2019-01-15
8
© 2017
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation
Timing Chart 2 (Vertical Transfer Period)
Note 14: Keep the RS and CP pins
“L” level.
Timing Requirements 1
4.75 V
0.25 V
4.75 V
0.25 V
4.75 V
0.25 V
RS
CP
OS
t16
2B
t6
t7
1A
SS
t10
2A
(l
n
l
mp
mo
d
)
1.5 V (min)
1.5 V (min)
t17
t12
t13
t11
t15
t9
t8
t14
1
2
3
4
5
6
7
SH1、2
φ 1A、φ 1C
φ 2A、φ 2C
φ 2B
TG1、2
1A
2A
Note 13: For timing address 4
Note 13
tA
tB
2B is no care.
SH
1A
TG
2A, 2B
4.75 V
0.25 V
4.75 V
0.25 V
Note 14



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com