| データシートサーチシステム |
|
STM32U595QJ データシート(PDF) 150 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U595QJ データシート(HTML) 150 Page - STMicroelectronics |
|
150 / 377 page ![]() - - - - - - B13 M5 M15 - - - - B13 PH12 I/O FT_hv - TIM5_CH3, TIM8_CH4N, OCTOSPIM_P2_IO7, HSPI1_IO2, DCMI_D3/PSSI_D3, EVENTOUT - - - - - - - C12 M7 L15 - - - - C12 PH13 I/O FT_hv - TIM8_CH1N, HSPI1_IO3, FDCAN1_TX, EVENTOUT - - - -- - - - J4 K10 -- - - - VSS S - - - - - - -- - - - G2 J11 -- - - - VDD S - - - - - - - - - - C11L6K13 - - - - C11 PH14 I/O FT_hv - TIM8_CH2N, HSPI1_IO4, FDCAN1_RX, DCMI_D4/PSSI_D4, EVENTOUT - - - - - - - A13 L8 K14 - - - - A13 PH15 I/O FT_hv - TIM8_CH3N, OCTOSPIM_P2_IO6, HSPI1_IO5, DCMI_D11/PSSI_D11, EVENTOUT - Table 26. STM32U59xxx pin/ball definitions(1) (continued) (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |