| データシートサーチシステム |
|
STM32U595QJ データシート(PDF) 152 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U595QJ データシート(HTML) 152 Page - STMicroelectronics |
|
152 / 377 page ![]() - - - - - - B10 J2 H14 - - - - B10 PI4 I/O FT_hvp - TIM8_BKIN, SPI2_RDY, HSPI1_NCLK, DCMI_D5/PSSI_D5, EVENTOUT - - - - - - - B3 C22 C4 - - - - B3 PI5 I/O FT_hv - TIM8_CH1, OCTOSPIM_P2_NCS, DCMI_VSYNC/PSSI_R DY, EVENTOUT - - - - - - - A2 D21 D5 - - - - A2 PI6 I/O FT_hvp - TIM8_CH2, OCTOSPIM_P2_CLK, DCMI_D6/PSSI_D6, EVENTOUT - - - - - - - C3 J18 D4 - - - - C3 PI7 I/O FT_hvp - TIM8_CH3, OCTOSPIM_P2_NCLK , DCMI_D7/PSSI_D7, EVENTOUT - - - - - - - - J8 H13 - - - - - PI8 I/O FT_hv - HSPI1_DQS1, EVENTOUT - - - - - - - B2 L24 K8 - - - - B2 VSS S - - - - - - - - - - B1 L2 L11 - - - - B1 VDD S - - - - - - - - - - - H5 H12 - - - - - PI9 I/O FT_hv - HSPI1_IO8, EVENTOUT - - - - - - - - H7 G15 - - - - - PI10 I/O FT_hv - HSPI1_IO9, EVENTOUT - Table 26. STM32U59xxx pin/ball definitions(1) (continued) (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |