| データシートサーチシステム |
|
TMF8828 データシート(PDF) 31 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TMF8828 データシート(HTML) 31 Page - OSRAM GmbH |
|
31 / 37 page ![]() Document Feedback TMF882X Using the EVM Software Demo Kit Manual • PUBLIC UG000495 • v6-00 • 2022-May-19 36 │ 30 3;32;48;26;20;17;37;22;21;18;12;20;16;18;19;17;19;10;20;19;13;7;14;15;15;10;19;8;1 8;15;29;9;13;18;15;17;16;14;19;18;18;19;18;11;14;12;18;25;20;11;11;16;17;11;19;14; 17;13;14;22;13;26;17;20;15;19;16;14;7;15;10;19;16;12;13;18;16;16;16;13;19;18;19;15 ;16;16;9;12;16 #ITT;1594816859492;550;6;1;2.5 m;3 x 3 Windows telnet can be stopped by using `Ctrl-]` and then entering the command quit. |