データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LUC-012SXXXDSMSSM データシート(PDF) 9 Page - Inventronics Inc.

部品番号 LUC-012SXXXDSMSSM
部品情報  12W Constant Current IP20 Driver
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INVENTRONICS [Inventronics Inc.]
ホームページ  https://www.inventronics-co.com/
Logo INVENTRONICS - Inventronics Inc.

LUC-012SXXXDSMSSM データシート(HTML) 9 Page - Inventronics Inc.

  LUC-012SXXXDSMSSM Datasheet HTML 1Page - Inventronics Inc. LUC-012SXXXDSMSSM Datasheet HTML 2Page - Inventronics Inc. LUC-012SXXXDSMSSM Datasheet HTML 3Page - Inventronics Inc. LUC-012SXXXDSMSSM Datasheet HTML 4Page - Inventronics Inc. LUC-012SXXXDSMSSM Datasheet HTML 5Page - Inventronics Inc. LUC-012SXXXDSMSSM Datasheet HTML 6Page - Inventronics Inc. LUC-012SXXXDSMSSM Datasheet HTML 7Page - Inventronics Inc. LUC-012SXXXDSMSSM Datasheet HTML 8Page - Inventronics Inc. LUC-012SXXXDSMSSM Datasheet HTML 9Page - Inventronics Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 9 page
background image
9 / 9
Specifications are subject to changes without notice.
All specifications are typical at 25°C unless otherwise stated.
12W Constant Current IP20 Driver
LUC
-012SxxxDSM(SSM)
Rev. L
www.inventronics-co.com
Tel: 86-571-56565800
Fax: 86-571-86601139
sales@inventronics-co.com
Revision History (Continued)
Change
Date
Rev.
Description of Change
Item
From
To
2017-07-14
K
KS certificate
/
Added
Notes of Line Regulation and Load
Regulation
/
Updated
Turn-on Delay Time at 120Vac
Max.=1.0 s
Max.=0.75 s
Net Weight
150 g
160 g
Note of EMI Standard
/
Added
Dimensions
Inches (L × W × H)
Millimeters (L × W × H)
3.29 ×1.64 × 0.98
83.5 × 41.5 × 25.0
3.29 ×1.64 × 1.01
83.5 × 41.5 × 25.6
Mechanical Outline
/
Updated
2022-02-25
L
Product Photograph
/
Updated
PSE logo
/
Deleted
Safety & EMC Compliance
/
Updated
Mechanical Outline
/
Updated



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com