データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AS7225 データシート(PDF) 33 Page - OSRAM GmbH

部品番号 AS7225
部品情報  Calibrated XYZ Chromatic Smart Lighting Director
PDF  76 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

AS7225 データシート(HTML) 33 Page - OSRAM GmbH

Back Button AS7225 Datasheet HTML 29Page - OSRAM GmbH AS7225 Datasheet HTML 30Page - OSRAM GmbH AS7225 Datasheet HTML 31Page - OSRAM GmbH AS7225 Datasheet HTML 32Page - OSRAM GmbH AS7225 Datasheet HTML 33Page - OSRAM GmbH AS7225 Datasheet HTML 34Page - OSRAM GmbH AS7225 Datasheet HTML 35Page - OSRAM GmbH AS7225 Datasheet HTML 36Page - OSRAM GmbH AS7225 Datasheet HTML 37Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 33 / 76 page
background image
Document Feedback
AS7225
Register Description
Datasheet
• PUBLIC
DS000496
• v2-00 • 2019-Jun-28
75
│ 32
Adress
Name
<D7>
<D6>
<D5>
<D4>
<D3>
<D2>
<D1>
<D0>
0x24:
0x27
Cal_y_1931
0x28:
0x2B
Cal_u_pri
0x2C:
0x2F
Cal_v_pri
0x30:
0x33
Cal_u
0x34:
0x37
Cal_v
0x38:
0x3B
DUV
0x3C
LUX_H
0x3D
LUX_L
0x3E
CCT_H
0x3F
CCT_L
Firmware Update Registers
0x48
FW_CNTRL
STAR
T
STOP
BYTE
S_TR
ANSF
ERED
LOCK
SWIT
CH
BANK
1
ERR
OR
CHKS
UM
0x49
FW_BYTE_COU
NT_H
0x4A
FW_BYTE_COU
NT_L
0x4B
FW_PAYLOAD



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76