データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AS7265X データシート(PDF) 15 Page - OSRAM GmbH

部品番号 AS7265X
部品情報  Smart 18-Channel VIS to NIR Spectral_ ID 3-Sensor Chipset with Electronic Shutter
PDF  64 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

AS7265X データシート(HTML) 15 Page - OSRAM GmbH

Back Button AS7265X Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH AS7265X Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH AS7265X Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH AS7265X Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH AS7265X Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH AS7265X Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH AS7265X Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH AS7265X Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH AS7265X Datasheet HTML 19Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 64 page
background image
Page 14
ams Datasheet
Document Feedback
[v1-04] 2018-Jul-09
AS7265x − Typical Operating Characteristics
Figure 15:
AS72651 Spectral Responsivity
Figure 16:
Optical Characteristics of AS72651 (Pass Band) (1)
Symbol
Parameter
Test Conditions
Channel
(nm)
Min
Typ
Max
Unit
R
Channel R
Incandescent(2),(4)
610
35(3),(4)
counts/
(μW/cm2)
S
Channel S
Incandescent(2),(4)
680
35(3),(4)
counts/
(μW/cm2)
T
Channel T
Incandescent(2),(4)
730
35(3),(4)
counts/
(μW/cm2)
U
Channel U
Incandescent(2),(4)
760
35(3),(4)
counts/
(μW/cm2)
V
Channel V
Incandescent(2),(4)
810
35(3),(4)
counts/
(μW/cm2)
W
Channel W
Incandescent(2),(4)
860
35(3),(4)
counts/
(μW/cm2)
FWHM
Full Width Half
Max
20
nm
Wacc
Wavelength
Accuracy
+10
-10
nm
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
Wavelength (λ, nm)
AS72651, 6-Channel Spectral Response
R
610
S
680
T
730
U
760
V
810
W
860



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64