| データシートサーチシステム |
|
PD55003STR-E データシート(PDF) 17 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PD55003STR-E データシート(HTML) 17 Page - STMicroelectronics |
|
17 / 29 page ![]() PD55003-E Common source s-parameter Doc ID 12273 Rev 4 17/29 Table 11. S-parameter for the PowerSO-10RF formed lead (VDS = 12.5 V, IDS = 0.8 A) Freq (MHz) IS11IS11∠Φ IS21IS21∠Φ IS12IS12 - DF IS22IS22 - DF 50 0.786 -138 26.54 100 0.026 13 0.666 -137 100 0.791 -156 13.46 87 0.026 0 0.674 -155 150 0.816 -163 8.94 80 0.027 -5 0.662 -160 200 0.829 -167 6.63 73 0.026 -13 0.678 -163 250 0.835 -170 5.24 67 0.025 -16 0.677 -164 300 0.846 -171 4.26 62 0.025 -21 0.709 -167 350 0.854 -173 3.57 56 0.023 -25 0.736 -167 400 0.864 -174 3.01 51 0.021 -31 0.758 -168 450 0.872 -175 2.58 47 0.021 -31 0.783 -167 500 0.878 -176 2.24 43 0.019 -34 0.787 -168 550 0.890 -177 1.97 39 0.018 -37 0.800 -170 600 0.896 -178 1.74 36 0.017 -39 0.816 -171 650 0.902 -179 1.56 32 0.014 -44 0.827 -173 700 0.910 180 1.41 29 0.015 -38 0.845 -173 750 0.909 179 1.27 26 0.012 -46 0.854 -175 800 0.917 178 1.16 23 0.011 -41 0.865 -175 850 0.918 177 1.06 21 0.008 -37 0.879 -176 900 0.925 176 0.97 18 0.010 -43 0.877 -177 950 0.926 175 0.90 15 0.008 -47 0.887 -179 1000 0.927 174 0.83 12 0.007 -44 0.889 180 1050 0.921 173 0.77 10 0.007 -47 0.898 179 1100 0.932 172 0.72 8 0.006 -11 0.902 179 1150 0.933 172 0.67 6 0.005 -35 0.895 178 1200 0.930 171 0.63 4 0.004 -16 0.901 177 1250 0.937 170 0.59 1 0.004 -14 0.897 176 1300 0.937 169 0.55 -1 0.004 4 0.916 176 1350 0.936 168 0.52 -3 0.003 1 0.909 175 1400 0.937 168 0.49 -4 0.004 39 0.917 174 1450 0.934 167 0.45 -6 0.004 60 0.910 173 1500 0.938 166 0.43 -7 0.002 73 0.916 172 |