データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

27C256 データシート(PDF) 7 Page - Microchip Technology

部品番号 27C256
部品情報  256K (32K x 8) CMOS EPROM
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MICROCHIP [Microchip Technology]
ホームページ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

27C256 データシート(HTML) 7 Page - Microchip Technology

Back Button 27C256_04 Datasheet HTML 2Page - Microchip Technology 27C256_04 Datasheet HTML 3Page - Microchip Technology 27C256_04 Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology 27C256_04 Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology 27C256_04 Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology 27C256_04 Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology 27C256_04 Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology 27C256_04 Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology 27C256_04 Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
 2004 Microchip Technology Inc.
DS11001N-page 7
27C256
FIGURE 1-3:
PROGRAMMING EXPRESS ALGORITHM
Start
ADDR = First Location
VCC = 6.5V
VPP = 13.0V
X = 0
Program one 100
µs pulse
Increment X
Verify
Byte
Pass
Fail
X = 10 ?
No
Yes
Device
Failed
Last
Address?
No
Increment Address
Conditions:
Tamb = 25•C ±5•C
VCC = 6.5 ±0.25V
VPP = 13.0 ±0.25V
Yes
VCC = V PP = 4.5V, 5.5V
Device
Passed
All
bytes
= original
data?
Device
Failed
No
Yes



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com