| データシートサーチシステム |
|
AD8657ACPZ-R7 データシート(PDF) 18 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD8657ACPZ-R7 データシート(HTML) 18 Page - Analog Devices |
|
18 / 24 page ![]() AD8657/AD8659 Data Sheet Rev. C | Page 18 of 24 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 10 100 1k 10k 100k 1M FREQUENCY (Hz) VSY = 2.7V VIN = 2.6V RL = 1MΩ AV = 1 Figure 62. Output Swing vs. Frequency 0.01 0.1 1 10 10 100 1k 10k 100k FREQUENCY (Hz) VSY = 2.7V VIN = 0.2V RMS RL = 1MΩ AV = 1 Figure 63. THD + N vs. Frequency –140 –120 –100 –80 –60 –40 –20 0 100 1k 10k 100k FREQUENCY (Hz) VIN = 0.5V p-p VIN = 1.5V p-p VIN = 2.6V p-p VSY = 2.7V RL = 1MΩ AV = –100 RL 1MΩ 10kΩ Figure 64. Channel Separation vs. Frequency 10 100 1k 10k 100k 1M FREQUENCY (Hz) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 VSY = 18V VIN = 17.9V RL = 1MΩ AV = 1 Figure 65. Output Swing vs. Frequency 0.001 0.01 0.1 1 10 100 10 100 1k 10k 100k FREQUENCY (Hz) VSY = 18V VIN = 0.2V RMS RL = 1MΩ AV = 1 Figure 66. THD + N vs. Frequency –140 –120 –100 –80 –60 –40 –20 0 100 1k 10k 100k FREQUENCY (Hz) VSY = 18V RL = 1MΩ AV = –100 VIN = 1V p-p VIN = 5V p-p VIN = 10V p-p VIN = 15V p-p VIN = 17V p-p RL 1MΩ 10kΩ Figure 67. Channel Separation vs. Frequency |