| データシートサーチシステム |
|
AD9626 データシート(PDF) 7 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD9626 データシート(HTML) 7 Page - Analog Devices |
|
7 / 36 page ![]() AD9626 Rev. 0 | Page 7 of 36 TIMING DIAGRAMS CLK+ DCO+ N CLK– DAX N – 6 N – 5 N – 4 N – 3 N – 2 N – 1 N N + 1 N + 2 N – 7 DCO– N + 5 N + 6 N + 7 N + 8 N + 4 N + 3 N + 2 N + 1 tA tPD tSKEW tCPD tCLK = 1/fCLK Figure 2. Single Port Mode CLK+ DCO– N N – 6 N – 5 N – 4 N – 3 N – 2 N – 1 N N + 1 N + 2 N – 7 CLK– DCO+ DAX DBX N + 1 N + 8 N + 7 N + 6 N + 5 N + 4 N + 3 N + 2 tCPDA tSKEWB tPDB tCPDB tPDA tSKEWA tA tCLK = 1/fCLK Figure 3. Interleaved Mode |