| データシートサーチシステム |
|
STM32L452VCU6 データシート(PDF) 81 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L452VCU6 データシート(HTML) 81 Page - STMicroelectronics |
|
81 / 210 page ![]() Port E PE0 - ---- - TIM16_CH1 EVENTOUT PE1 - ---- - - EVENTOUT PE2 - TSC_G7_IO1 - - - SAI1_MCLK_A - EVENTOUT PE3 - TSC_G7_IO2 - - - SAI1_SD_B - EVENTOUT PE4 - TSC_G7_IO3 - - - SAI1_FS_A - EVENTOUT PE5 - TSC_G7_IO4 - - - SAI1_SCK_A - EVENTOUT PE6 - ---- SAI1_SD_A - EVENTOUT PE7 - ---- SAI1_SD_B - EVENTOUT PE8 - ---- SAI1_SCK_B - EVENTOUT PE9 - ---- SAI1_FS_B - EVENTOUT PE10 - TSC_G5_IO1 QUADSPI_CLK - - SAI1_MCLK_B - EVENTOUT PE11 - TSC_G5_IO2 QUADSPI_ BK1_NCS - - - - EVENTOUT PE12 - TSC_G5_IO3 QUADSPI_ BK1_IO0 - - - - EVENTOUT PE13 - TSC_G5_IO4 QUADSPI_ BK1_IO1 - - - - EVENTOUT PE14 - - QUADSPI_ BK1_IO2 - - - - EVENTOUT PE15 - - QUADSPI_ BK1_IO3 - - - - EVENTOUT Port H PH0 - ---- - - EVENTOUT PH1 - ---- - - EVENTOUT PH3 - ---- - - EVENTOUT Table 18. Alternate function AF8 to AF15 (for AF0 to AF7 see Table 17) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 UART4/ LPUART1/ CAN1 CAN1/TSC CAN1/USB/ QUADSPI - SDMMC1/ COMP1/ COMP2 SAI1 TIM2/TIM15/ TIM16/LPTIM2 EVENTOUT |