| データシートサーチシステム |
|
STM32L452VCU3TR データシート(PDF) 77 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L452VCU3TR データシート(HTML) 77 Page - STMicroelectronics |
|
77 / 210 page ![]() Table 18. Alternate function AF8 to AF15 (for AF0 to AF7 see Table 17) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 UART4/ LPUART1/ CAN1 CAN1/TSC CAN1/USB/ QUADSPI - SDMMC1/ COMP1/ COMP2 SAI1 TIM2/TIM15/ TIM16/LPTIM2 EVENTOUT Port A PA0 UART4_TX - - - COMP1_OUT SAI1_EXTCLK TIM2_ETR EVENTOUT PA1 UART4_RX ---- - TIM15_CH1N EVENTOUT PA2 LPUART1_TX - QUADSPI_ BK1_NCS - COMP2_OUT - TIM15_CH1 EVENTOUT PA3 LPUART1_RX - QUADSPI_CLK - - SAI1_MCLK_A TIM15_CH2 EVENTOUT PA4 - ---- SAI1_FS_B LPTIM2_OUT EVENTOUT PA5 - ---- - LPTIM2_ETR EVENTOUT PA6 LPUART1_CTS - QUADSPI_ BK1_IO3 - TIM1_BKIN_ COMP2 - TIM16_CH1 EVENTOUT PA7 - - QUADSPI_ BK1_IO2 - COMP2_OUT - - EVENTOUT PA8 - ---- SAI1_SCK_A LPTIM2_OUT EVENTOUT PA9 - ---- SAI1_FS_A TIM15_BKIN EVENTOUT PA10 - - USBCRS_ SYNC - - SAI1_SD_A - EVENTOUT PA11 - CAN1_RX USBDM - TIM1_BKIN2_ COMP1 - - EVENTOUT PA12 - CAN1_TX USBDP - - - - EVENTOUT PA13 - - USBNOE - - SAI1_SD_B - EVENTOUT PA14 - ---- SAI1_FS_B - EVENTOUT PA15 UART4_RTS_ DE TSC_G3_IO1 - - - - - EVENTOUT |